công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C6203GLPM20 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SM320C6203GLPM20
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PORCESSOR
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SM320C6203GLPM20 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C6203GLPM20 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 82 page
background image
SMJ320C6203
FIXEDPOINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SGUS033 − FEBRUARY 2002
4
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
device characteristics (continued)
Table 1. Characteristics of the C6203 DSP
HARDWARE FEATURES
C6203
EMIF
Peripherals
DMA
4-Channel With Throughput
Enhancements
Peripherals
Expansion Bus
McBSPs
3
32-Bit Timers
2
Size (Bytes)
384K
Internal Program
Memory
Organization
Block 0:
256K-Byte Mapped Program
Block 1:
128K-Byte Cache/Mapped Program
Size (Bytes)
512K
Internal Data Memory
Organization
2 Blocks:
Four 16-Bit Banks per Block
50/50 Split
CPU ID +
CPU Rev ID
Control Status Register (CSR.[31:16])
0x0003
Frequency
MHz
200
Cycle Time
ns
5 ns (6203-200)
Voltage
Core (V)
1.5
Voltage
I/O (V)
3.3
PLL Options
CLKIN frequency multiplier [Bypass (x1),
x4, x6, x7, x8, x9, x10, and x11]
Bypass (x1), x4, x6, x7,
x8, x9, x10, and x11
BGA Package
27 x 27 mm
GLP
Process Technology
µm
0.15
µm
Product Status
Product Preview (PP)
Advance Information (AI)
Production Data (PD)
PD


Số phần tương tự - SM320C6203GLPM20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C6203GLPM20 TI-SM320C6203GLPM20 Datasheet
1Mb / 10P
[Old version datasheet]   FIXED POINT SIGNAL PROCESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM320C6203GLPM20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMS320C6713 TI-TMS320C6713_08 Datasheet
1Mb / 148P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PORCESSOR
TMS320VC5407 TI-TMS320VC5407 Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processors
TMS320C6455 TI1-TMS320C6455_17 Datasheet
1Mb / 256P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
SM320VC5507-EP TI1-SM320VC5507-EP_14 Datasheet
1Mb / 109P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320C6424 TI1-TMS320C6424_17 Datasheet
1Mb / 249P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5441 TI1-TMS320VC5441_17 Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5504 TI1-TMS320VC5504_13 Datasheet
742Kb / 123P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5505 TI1-TMS320VC5505_13 Datasheet
865Kb / 136P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5441 TI1-TMS320VC5441_15 Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320UC5409 TI1-TMS320UC5409_16 Datasheet
1Mb / 81P
[Old version datasheet]   FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com