công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZY7007LU-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Power-One

tên linh kiện ZY7007LU-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  7A DC-DC Intelligent POL 3V to 14V Input - 0.5V to 5.5V Output
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWER-ONE [Power-One]
Trang chủ  http://www.power-one.com
Logo POWER-ONE - Power-One

ZY7007LU-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Power-One

Back Button ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 6Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 7Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 8Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 9Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 10Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 11Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 12Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 13Page - Power-One ZY7007LU-Q1 Datasheet HTML 14Page - Power-One Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 35 page
background image
ZY7007 7A DC-DC Intelligent POL Data Sheet
3V to 14V Input 0.5V to 5.5V Output
Figure 10. Sequenced Turn-On. Rising Slew Rate is
Programmed at 1V/ms. V2 Delay is 2ms, V3 delay
is 4ms. Vin=12V, Ch1 – V1, Ch2 – V2, Ch3 – V3
Figure 11. Turn On into Prebiased Load. V3 is Prebiased by
V2 via a Diode.
Vin=12V, Ch1 – V1, Ch2 – V2, Ch3 – V3
5.3
Turn-Off Characteristics
Figure 12. Tracking Turn-Off. Falling Slew Rate is
Programmed at 0.5V/ms.
Vin=12V, Ch1 – V1, Ch2 – V2, Ch3 – V3
Figure 13. Turn-Off with Tracking and Sequencing. Falling
Slew Rate is Programmed at 0.5V/ms.
Vin=12V, Ch1 – V1, Ch2 – V2, Ch3 – V3
ZD-00245 REV. 2.5
www.power-one.com
Page 10 of 35


Số phần tương tự - ZY7007LU-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
ZY7010L POWER-ONE-ZY7010L Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7010LG-Q1 POWER-ONE-ZY7010LG-Q1 Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7010LG-T1 POWER-ONE-ZY7010LG-T1 Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7010LG-T2 POWER-ONE-ZY7010LG-T2 Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7010LG-T3 POWER-ONE-ZY7010LG-T3 Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
More results

Mô tả tương tự - ZY7007LU-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
ZY7010L POWER-ONE-ZY7010L Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7120 POWER-ONE-ZY7120 Datasheet
1Mb / 34P
   20A DC-DC Intelligent POL Data Sheet 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY1015 POWER-ONE-ZY1015 Datasheet
868Kb / 17P
   15A No-Bus POL 3V to 14V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY1120G POWER-ONE-ZY1120G Datasheet
325Kb / 17P
   ZY1120 20A No-Bus POL Data Sheet 3V to 14V Input ??0.5V to 5.5V Output
ZY7015 POWER-ONE-ZY7015 Datasheet
2Mb / 34P
   3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
DP8110 POWER-ONE-DP8110 Datasheet
2Mb / 34P
   8V to 14V Input, 0.7V to 5.5V Output
DP8105 POWER-ONE-DP8105 Datasheet
2Mb / 35P
   8V to 14V Input , 0.7V to 5.5V Output
logo
Bel Fuse Inc.
X7AH-08E BEL-X7AH-08E Datasheet
141Kb / 7P
   NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 4.5V-14V Input 0.8V-5.5V/8A Output
logo
Power-One
YEV09T06 POWER-ONE-YEV09T06 Datasheet
305Kb / 12P
   6A DC-DC POL Converter 4.5V to 13.8V Input 0.59V to 5.1V Output
YEV09T10 POWER-ONE-YEV09T10 Datasheet
270Kb / 12P
   10A DC-DC POL Converter 4.5V to 13.8V Input 0.59V to 5.1V Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com