công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16373 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74ALVCH16373
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE 16-BIT TRANSPARENT LATCH WITH BUS HOLD 1.8/2.5/3.3 V
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74ALVCH16373 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button 74ALVCH16373 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor 74ALVCH16373 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
74ALVCH16373
http://onsemi.com
10
PACKAGE DIMENSIONS
TSSOP
DT SUFFIX
CASE 1201–01
ISSUE A
S
U
M
0.12 (0.005)
V S
T
–V–
B
A
L
K
–U–
48X
REF
PIN 1
IDENT.
124
25
48
0.076 (0.003)
SEATING
D
–T–
PLANE
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
12.40
12.60
0.488
0.496
B
6.00
6.20
0.236
0.244
C
---
1.10
---
0.043
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.50 BSC
0.0197 BSC
H
0.37
---
0.015
---
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.17
0.27
0.007
0.011
K1
0.17
0.23
0.007
0.009
L
7.95
8.25
0.313
0.325
M
0
8
0
8
__
__
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE
BURRS. MOLD FLASH OR GATE BURRS
SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN
EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
5. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
6. DIMENSIONS A AND B ARE TO BE
DETERMINED AT DATUM PLANE -W-.
C
G
H
–W–
DETAIL E
J
K1
K
J1
SECTION N–N
M
0.25 (0.010)
F
DETAIL E
N
N


Số phần tương tự - 74ALVCH16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16373 PHILIPS-74ALVCH16373 Datasheet
96Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit D-type transparent latch 3-State
1999 Sep 20
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCH16373 FAIRCHILD-74ALVCH16373 Datasheet
95Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
logo
STMicroelectronics
74ALVCH16373 STMICROELECTRONICS-74ALVCH16373 Datasheet
279Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BITD-TYPE LATCH (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16373 PHILIPS-74ALVCH16373 Datasheet
128Kb / 18P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 6-10 July 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16373 NEXPERIA-74ALVCH16373 Datasheet
238Kb / 14P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 8 - 22 November 2021
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCXH16373 ONSEMI-74VCXH16373 Datasheet
246Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3 V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
74ALVCH16245 ONSEMI-74ALVCH16245 Datasheet
139Kb / 12P
   Low-Voltage 16-Bit Transceiver with Bus Hold 1.8/2.5/3.3 V(3-State, Non-Inverting)
September, 2002 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16373 PHILIPS-74ALVCH16373_15 Datasheet
128Kb / 18P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 6-10 July 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16373 NEXPERIA-74ALVCH16373 Datasheet
238Kb / 14P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 8 - 22 November 2021
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_06 Datasheet
234Kb / 10P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74VCXH245 ONSEMI-74VCXH245 Datasheet
71Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3 V 8-Bit Transceiver
April, 2005 ??Rev. 10
74LCX162373 ONSEMI-74LCX162373 Datasheet
239Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised May 2005
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_18 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com