công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5554BRS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5554BRS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5554BRS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5554BRS Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5554BRS Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
AD5554/AD5554
Rev. A | Page 10 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
57344
49152
40960
32768
24576
16384
8192
0
65536
CODE (Decimal)
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
DAC D
DAC A
DAC C
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
DAC B
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
Figure 6. AD5544 DNL vs. Code, TA = 25°C
14336
12288
10240
8192
6144
4096
2048
0
16384
CODE (Decimal)
DAC D
DAC A
DAC C
DAC B
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
Figure 7. AD5554 INL vs. Code, TA = 25°C
14336
12288
10240
8192
6144
4096
2048
0
16384
CODE (Decimal)
DAC D
DAC A
DAC C
DAC B
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
Figure 8. AD5554 DNL vs. Code, TA = 25°C
OP AMP OFFSET VOLTAGE (
µV)
2.0
–1500
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–1000
–500
0
500
1000
1500
VDD = 5V
VREF = 10V
TA = 25°C
F000H
8000H
0FFFH
7FFFH
Figure 9. AD5544 Integral Nonlinearity Error vs. Op Amp Offset


Số phần tương tự - AD5554BRS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5554BRS AD-AD5554BRS Datasheet
473Kb / 16P
   Quad, Current-Output Serial-Input, 16-Bit/14-Bit DACs
REV. 0
AD5554BRSZ AD-AD5554BRSZ Datasheet
694Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5554BRSZ AD-AD5554BRSZ Datasheet
735Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5554BRSZ AD-AD5554BRSZ Datasheet
747Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
More results

Mô tả tương tự - AD5554BRS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5544 AD-AD5544_12 Datasheet
694Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5544ARSZ AD-AD5544ARSZ Datasheet
875Kb / 28P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
REV. F
AD5544 AD-AD5544_13 Datasheet
735Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5544 AD-AD5544_15 Datasheet
747Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
AD5544 AD-AD5544 Datasheet
473Kb / 16P
   Quad, Current-Output Serial-Input, 16-Bit/14-Bit DACs
REV. 0
AD5543 AD-AD5543_15 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5553 AD-AD5553_15 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5543 AD-AD5543_12 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5545 AD-AD5545 Datasheet
924Kb / 24P
   Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5545 AD-AD5545_16 Datasheet
977Kb / 23P
   Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com