công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1070EB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1070EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADM1070 Hot Swap Controller Evaluation Kit Documentation
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1070EB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADM1070EB Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1070EB Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
REV. 0
–8–
EVAL-ADM1070EB
Evaluation Board Bill of Materials
Part Type
Ref Des
Part Decal
Part No.
Source
(Notes)
ADM1070
U1
SOT-23-6
ADM1070
ANALOG DEVICES
ADM1070_SKT
U2
SOT-23-6_SKT
FEC 302-7363
FARNELL
CAP, 0.1
µFC1
805
(NOT MOUNTED)
CAP, 0.1
µFC2
805
FEC 755-849
FARNELL
CAP, 1
µFC3
805
(NOT MOUNTED)
CAP+, 100
µFC4CAP_ELEK_8MM
CAP
C5
805
(NOT MOUNTED)
CAP
C6
805
(NOT MOUNTED)
RES, 39 k
R1
805
FEC 912-049
FARNELL
RES, 1 k
R2
805
FEC 911-859
FARNELL
RES, 8.2 k
Ω 0.25 W
R3, R4
1206
FEC 512-849
FARNELL
RES
R5
805
(NOT MOUNTED)
RES1206, 0R47
R6
1206
FEC 156-231
FARNELL
IRFR3910
Q1
DPAK
FEC 706-486
FARNELL
DIODE
D1, D2
DO35
FEC 505-950
FARNELL
BANANA
J1
BANANA
FEC 150-039
FARNELL
BANANA
J2–J4
BANANA
FEC 150-040
FARNELL
SMB
J5–J7
SMB
FEC 310-682
FARNELL
CON\12P\ED\SKT
J8, J9
CON-12P-156-SRA
S5061-ND
DIGIKEY
SW-SPDT-SLIDE
S1–S3
SW-SPDT-SLIDE
FEC 733-647
FARNELL
TESTPOINT
T1–T12
TESTPOINT
FEC 240-333
FARNELL
Stick-on Feet
Stick-on Feet
FEC 148-922
3M
Figure 12. ADM1070 Evaluation Board Component
Side Silkscreen
Figure 13. ADM1070 Evaluation Board Solder Side


Số phần tương tự - ADM1070EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1070 AD-ADM1070 Datasheet
367Kb / 16P
   -48 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1070ART AD-ADM1070ART Datasheet
367Kb / 16P
   -48 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1070 AD-ADM1070_15 Datasheet
341Kb / 16P
   48 V Hot Swap Controller
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADM1070EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LTC1642 LINER-LTC1642 Datasheet
147Kb / 12P
   Hot Swap Controller
LTC4218 LINER-LTC4218_15 Datasheet
318Kb / 18P
   Hot Swap Controller
LTC1421-2.5 LINER-LTC1421-2.5_15 Datasheet
334Kb / 24P
   Hot Swap Controller
LTC1421 LINER-LTC1421 Datasheet
464Kb / 24P
   Hot Swap Controller
LTC4218 LINER-LTC4218 Datasheet
192Kb / 16P
   Hot Swap Controller
LTC1642A LINER-LTC1642A_15 Datasheet
237Kb / 16P
   Hot Swap Controller
LTC1642A LINER-LTC1642A Datasheet
231Kb / 16P
   Hot Swap Controller
LTC4211 LINER-LTC4211_12 Datasheet
322Kb / 40P
   Hot Swap Controller
LTC1422 LINER-LTC1422 Datasheet
273Kb / 16P
   Hot Swap Controller
logo
Summit Microelectronics...
SMH4042 SUMMIT-SMH4042 Datasheet
225Kb / 28P
   Hot Swap??Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com