công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZW50-10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BZW50-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSILTM
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BZW50-10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  BZW50-10 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BZW50-10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BZW50-10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BZW50-10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BZW50-10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BZW50-10,B/180,B
2/5
I
I F
V F
V
VCL
VBR
VRM
I PP
I RM
V
Symbol
Parameter
VRM
Stand-off voltage
VBR
Breakdown voltage
VCL
Clamping voltage
IRM
Leakage current @ VRM
IPP
Peak pulse current
αT
Voltage temperature coefficient
VF
Forward voltage drop
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25°C)
Types
IRM @VRM
VBR
@IR
VCL @IPP
VCL @IPP
αTC
max
min
max
max
max
typ
note2
10/1000
µs
8/20
µs
note3
note4
Unidirectional
Bidirectional
µA
V
V
mA
VAVA
10
-4/°C
pF
BZW50-10
BZW50-10B
5
10
11.1
1
18.8
266
23.4
2564
7.8
24000
BZW50-12
BZW50-12B
5
12
13.3
1
22
227
28
2143
8.4
18500
BZW50-15
BZW50-15B
5
15
16.6
1
26.9
186
35
1714
8.8
13500
BZW50-18
BZW50-18B
5
18
20
1
32.2
155
41.5
1446
9.2
11500
BZW50-22
BZW50-22B
5
22
24.4
1
39.4
127
51
1177
9.6
8500
BZW50-27
BZW50-27B
5
27
30
1
48.3
103
62
968
9.8
7000
BZW50-33
BZW50-33B
5
33
36.6
1
59
85
76
789
10
5750
BZW50-39
BZW50-39B
5
39
43.3
1
69.4
72
90
667
10.1
4800
BZW50-47
BZW50-47B
5
47
52
1
83.2
60.1
108
556
10.3
4100
BZW50-56
BZW50-56B
5
56
62.2
1
99.6
50
129
465
10.4
3400
BZW50-68
BZW50-68B
5
68
75.6
1
121
41
157
382
10.5
3000
BZW50-82
BZW50-82B
5
82
91
1
145
34
189
317
10.6
2600
BZW50-100
BZW50-100B
5
100
111
1
179
28
228
263
10.7
2300
BZW50-120
BZW50-120B
5
120
133
1
215
23
274
219
10.8
1900
BZW50-150
BZW50-150B
5
150
166
1
269
19
343
175
10.8
1700
BZW50-180
BZW50-180B
5
180
200
1
322
16
410
146
10.8
1500
Note 2 :
Pulse test: tp <50ms.
Note 3 :
∆VBR = αT * (Tamb - 25) * VBR(25°C)
Note 4 :
VR = 0 V, F = 1 MHz. For bidirectional types,
capacitance value is divided by 2.
Fig. 1: Peak pulse power dissipation versus initial
junction temperature (printed circuit board).
10 s
1000 s
%I PP
50
0
t
PULSE WAVEFORM 10/1000
s
100


Số phần tương tự - BZW50-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
78Kb / 5P
   TRANSILTM
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZW50-10 EIC-BZW50-10 Datasheet
47Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
STMicroelectronics
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil, transient voltage surge suppressor (TVS)
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil?? transient voltage surge suppressor (TVS)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZW50-10 SUNMATE-BZW50-10 Datasheet
128Kb / 3P
   5000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - BZW50-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SM15T STMICROELECTRONICS-SM15T Datasheet
125Kb / 9P
   TransilTM
SMAJ50A STMICROELECTRONICS-SMAJ50A Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SM15T6V8A STMICROELECTRONICS-SM15T6V8A Datasheet
189Kb / 5P
   TRANSILTM
1N5908 STMICROELECTRONICS-1N5908 Datasheet
71Kb / 6P
   TRANSILTM
August 1999 Ed : 2A
SM6T STMICROELECTRONICS-SM6T Datasheet
156Kb / 9P
   TransilTM
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
78Kb / 5P
   TRANSILTM
SM6T6V8A STMICROELECTRONICS-SM6T6V8A Datasheet
186Kb / 5P
   TRANSILTM
SMAJ50A-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ50A-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SMBJ50A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ50A-TR Datasheet
82Kb / 6P
   TRANSILTM
SMBJ50A STMICROELECTRONICS-SMBJ50A Datasheet
158Kb / 6P
   TRANSILTM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com