công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA03-11PBWA-A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện SA03-11PBWA-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA03-11PBWA-A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  SA03-11PBWA-A Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA03-11PBWA-A Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA03-11PBWA-A Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA03-11PBWA-A Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAF5903
REV NO: V.4
DATE: MAY/23/2007
PAGE: 1 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Z.Z.YANG
ERP: 1301002120
7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT
NUMERIC DISPLAY
PRELIMINARY SPEC
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Part Number: SA03-11PBWA/A
Blue
Features
0.3 INCH DIGIT HEIGHT.
EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
I.C. COMPATIBLE.
MECHANICALLY RUGGED.
STANDARD : GRAY FACE,WHITE SEGMENT.
RoHS COMPLIANT.
Description
The Blue source color devices are made with InGaN
on SiC Light Emitting Diode.
Static electricity and surge damage the LEDS.
It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic
glove when handling the LEDs.
All devices, equipment and machinery must be electrically
grounded.
Package Dimensions& Internal Circuit Diagram
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.


Số phần tương tự - SA03-11PBWA-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA03-11CGKWA KINGBRIGHT-SA03-11CGKWA Datasheet
370Kb / 6P
   Mechanically rugged
SA03-11EWA KINGBRIGHT-SA03-11EWA Datasheet
153Kb / 5P
   7MM (0.3 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
SA03-11EWA KINGBRIGHT-SA03-11EWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
SA03-11EWA KINGBRIGHT-SA03-11EWA Datasheet
185Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA03-11EWA KINGBRIGHT-SA03-11EWA_07 Datasheet
185Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - SA03-11PBWA-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA03-11GWA KINGBRIGHT-SA03-11GWA Datasheet
184Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC03-12SRWA KINGBRIGHT-SC03-12SRWA Datasheet
183Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA03-12GWA KINGBRIGHT-SA03-12GWA Datasheet
155Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC03-12YWA KINGBRIGHT-SC03-12YWA Datasheet
186Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC03-11PBWA-A KINGBRIGHT-SC03-11PBWA-A Datasheet
206Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC03-12GWA KINGBRIGHT-SC03-12GWA Datasheet
185Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA03-11SRWA KINGBRIGHT-SA03-11SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC03-12EWA KINGBRIGHT-SC03-12EWA Datasheet
186Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA03-11EWA KINGBRIGHT-SA03-11EWA_07 Datasheet
185Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA03-11YWA KINGBRIGHT-SA03-11YWA Datasheet
185Kb / 4P
   7.62mm (0.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com