công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5903BF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5903BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  compression and non compression type shock-proof memory controller
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5903BF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5903BF_00 Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5903BF_00 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 31 page
background image
NIPPON PRECISION CIRCUITS-5
SM5903BF
(*1)
Pin function
Clock input pin (AC input)
Pin name
CLK
(*2)
Pin function
Schmitt input pins
Pin name
YSRDATA, YLRCK, YSCK, YFLAG, YFCLK, NRESET,
YBLKCK, YDMUTE, YMLD, YMDATA, YMCLK
(*3)
Pin function
Schmitt input pin with pull-up
Pin name
NTEST
(*4)
Pin function
I/O pins (Schmitt input with pull-up in input state)
Pin name
UC1, UC2, UC3, UC4, UC5
(*5)
Pin function
I/O pins (Schmitt input in input state)
Pin name
D0, D1, D2, D3
(*6)
Pin function
Outputs
Pin name
ZSCK, ZLRCK, ZSRDATA, ZSENSE
(*7)
Pin function
Outputs
Pin name
NCAS, NWE, NRAS, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
Low-voltage:(VDD1 = VDD2 = 2.4 to 3.0 V, VSS = 0 V, Ta = - 20 to 70 ˚C)
<Pin summary>
Parameter
Pin
Symbol
Condition
Rating
Unit
Min
Typ
Max
Current consumption
VDD
IDD
(*B)SHPRF ON
4.5
8.0
mA
(*B)Through mode
1.8
3.0
mA
Input voltage
CLK
H level
VIH1
0.7VDD
V
L level
VIL1
0.3VDD
V
VINAC
AC coupling
1.0
VP-P
(*2,3,4)
H level
VIH2
0.7VDD
V
L level
VIL2
0.3VDD
V
(*5)
H level
VIH3
0.6VDD
V
L level
VIL3
0.2VDD
V
Output voltage
(*4,6)
H level
VOH1
IOH = - 0.5 mA
VDD - 0.4
V
L level
VOL1
IOL = 0.5 mA
0.4
V
(*5,7)
H level
VOH2
IOH = - 0.5 mA
VDD - 0.4
V
L level
VOL2
IOL = 0.5 mA
0.4
V
Input current
CLK
IIH1
VIN = VDD
5
15
115
µA
IIL1
VIN = 0V
5
15
115
µA
(*3,4)
IIL2
VIN = 0V
1
2.5
15
µA
Input leakage current
(*2,3,4,5)
ILH
VIN = VDD
1.0
µA
(*2,5)
ILL
VIN = 0V
1.0
µA
(*B) VDD1 = VDD2 = 3 V, CLK input frequency fXTI= 384fs = 16.9344 MHz, all outputs unloaded,
SHPRF: Shock-proof,
typical values are for VDD1 = VDD2 = 3 V.
Note. Refer to pin summary below.


Số phần tương tự - SM5903BF_00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5903BF NPC-SM5903BF Datasheet
246Kb / 31P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
More results

Mô tả tương tự - SM5903BF_00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5903BF NPC-SM5903BF Datasheet
246Kb / 31P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
SM5905AF NPC-SM5905AF Datasheet
200Kb / 35P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
SM5902AF NPC-SM5902AF Datasheet
312Kb / 40P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
SM5904BF NPC-SM5904BF Datasheet
266Kb / 35P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
SM5907AF NPC-SM5907AF Datasheet
231Kb / 30P
   compression and non compression type shock-proof memory controller
SM5903CF NPC-SM5903CF Datasheet
176Kb / 31P
   compression and non compression type anti-shock memory controller
SM5859AF NPC-SM5859AF Datasheet
173Kb / 33P
   compression and non compression type antishock memory controller
SM5901AF NPC-SM5901AF Datasheet
154Kb / 31P
   compression and non compression type anti-shock memory controller with built-in 1M DRAM
SM5904CF NPC-SM5904CF Datasheet
267Kb / 35P
   compression and non compression type
SM5906AF NPC-SM5906AF Datasheet
231Kb / 30P
   Shock-proof Memory Controller for Video CD Players
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com