công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA25-12EWA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện CA25-12EWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

CA25-12EWA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  CA25-12EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA25-12EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA25-12EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA25-12EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAC0565
REV NO: V.9
DATE: MAY/09/2007
PAGE: 1 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: S.J.LIU
ERP:1304000036
Package Dimensions & Internal Circuit Diagram
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is
±0.25(0.01")unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC
DISPLAY
Features
0.25 INCH DIGIT HEIGHT
LOW CURRENT OPERATION.
EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
I.C. COMPATIBLE.
CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
MECHANICALLY RUGGED.
STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
RoHS COMPLIANT.
Description
The High Efficiency Red source color devices are made with
Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange
Light Emitting Diode.
Part Number: CA25-12EWA
HIGH EFFICIENCY RED


Số phần tương tự - CA25-12EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
CA25-12EWA KINGBRIGHT-CA25-12EWA Datasheet
506Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - CA25-12EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
CC25-12GWA KINGBRIGHT-CC25-12GWA Datasheet
177Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-12EWA KINGBRIGHT-CC25-12EWA Datasheet
164Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-11YWA KINGBRIGHT-CC25-11YWA Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11EWA KINGBRIGHT-CA25-11EWA_06 Datasheet
160Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DMR06C4-A SUNLED-DMR06C4-A Datasheet
231Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
CC25-11EWA KINGBRIGHT-CC25-11EWA_06 Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-11GWA KINGBRIGHT-CC25-11GWA Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-12YWA KINGBRIGHT-CC25-12YWA Datasheet
176Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11GWA KINGBRIGHT-CA25-11GWA Datasheet
163Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11YWA KINGBRIGHT-CA25-11YWA Datasheet
163Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com