công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC07-11SRWA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện TC07-11SRWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TC07-11SRWA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  TC07-11SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TC07-11SRWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TC07-11SRWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TC07-11SRWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA6360
REV NO: V.11
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 1 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000478
18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT
MATRIX DISPLAY
Part Number: TC07-11SRWA
Super Bright Red
Features
0.7 INCH MATRIX HEIGHT.
DOT SIZE 2mm.
LOW CURRENT OPERATION.
COMPATIBLE WITH ASCII AND EBCDIC CODES.
STACKABLE VERTICALLY AND HORIZONTALLY.
EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
MECHANICALLY RUGGED.
STANDARD: GRAY FACE, WHITE DOT.
RoHS COMPLIANT.
Description
The Super Bright Red source color devices are made with
Gallium Aluminum Arsenide Red Light Emitting Diode.
Package Dimensions& Internal Circuit Diagram
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.


Số phần tương tự - TC07-11SRWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC07-11SRWA ETC-TC07-11SRWA Datasheet
153Kb / 5P
   18MM (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Kingbright Corporation
TC07-11SRWA KINGBRIGHT-TC07-11SRWA Datasheet
133Kb / 5P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - TC07-11SRWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
TA07-11EWA KINGBRIGHT-TA07-11EWA Datasheet
230Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11YWA KINGBRIGHT-TC07-11YWA Datasheet
229Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TA07-11SRWA KINGBRIGHT-TA07-11SRWA Datasheet
230Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11PBWA KINGBRIGHT-TC07-11PBWA Datasheet
86Kb / 3P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TA07-11YWA KINGBRIGHT-TA07-11YWA Datasheet
229Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TA07-11GWA KINGBRIGHT-TA07-11GWA Datasheet
228Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11EWA KINGBRIGHT-TC07-11EWA Datasheet
230Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11GWA KINGBRIGHT-TC07-11GWA Datasheet
228Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11 KINGBRIGHT-TC07-11 Datasheet
133Kb / 5P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
TA07-11EWA ETC-TA07-11EWA Datasheet
153Kb / 5P
   18MM (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com