công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA10-21YWA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện SA10-21YWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA10-21YWA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kingbright Corporation

  SA10-21YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA10-21YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA10-21YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA10-21YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation SA10-21YWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAD2301
REV NO: V.9
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 5 OF 5
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000176
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA10-21YWA


Số phần tương tự - SA10-21YWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA10-21YWA KINGBRIGHT-SA10-21YWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
More results

Mô tả tương tự - SA10-21YWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SC10-21YWA KINGBRIGHT-SC10-21YWA Datasheet
216Kb / 5P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-21SRWA KINGBRIGHT-SA10-21SRWA Datasheet
120Kb / 4P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-21GWA KINGBRIGHT-SA10-21GWA Datasheet
214Kb / 5P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC10-21SRWA KINGBRIGHT-SC10-21SRWA Datasheet
122Kb / 4P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC10-21EWA KINGBRIGHT-SC10-21EWA Datasheet
216Kb / 5P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC10-21GWA KINGBRIGHT-SC10-21GWA Datasheet
215Kb / 5P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-21EWA KINGBRIGHT-SA10-21EWA Datasheet
216Kb / 5P
   25.4mm (1.0 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DMR25C SUNLED-DMR25C Datasheet
204Kb / 5P
   25.4mm (1.0 ) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUR25C SUNLED-DUR25C Datasheet
204Kb / 5P
   25.4mm (1.0 ") SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUG25C SUNLED-DUG25C Datasheet
203Kb / 5P
   25.4mm (1.0 ) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com