công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA04-11EWA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện SA04-11EWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA04-11EWA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA04-11EWA_07 Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA5913
REV NO: V.9
DATE: MAY/15/2007
PAGE: 2 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000047
Selection Guide
Note:
1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Notes:
1.Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (ucd) [1]
@ 10mA
Min.
Typ.
SA04-11EWA
High Efficiency Red (GaAsP/GaP)
WHITE DIFFUSED
1900
8000
Common Anode, Rt.
Hand Decimal.
Description
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Units
Test Conditions
λpeak
Peak Wavelength
High Efficiency Red
627
nm
IF=20mA
λD [1]
Dominant Wavelength
High Efficiency Red
625
nm
IF=20mA
Δλ1/2
Spectral Line Half-width
High Efficiency Red
45
nm
IF=20mA
C
Capacitance
High Efficiency Red
15
pF
VF=0V;f=1MHz
VF [2]
Forward Voltage
High Efficiency Red
2.0
2.5
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
High Efficiency Red
10
uA
VR=5V
Parameter
High Efficiency Red
Units
Power dissipation
75
mW
DC Forward Current
30
mA
Peak Forward Current [1]
160
mA
Reverse Voltage
5
V
Operating / Storage Temperature
-40°C To +85°C
Lead Solder Temperature[2]
260°C For 3-5 Seconds


Số phần tương tự - SA04-11EWA_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA04-11EWA KINGBRIGHT-SA04-11EWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
More results

Mô tả tương tự - SA04-11EWA_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA04-11SRWA KINGBRIGHT-SA04-11SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SURKWA KINGBRIGHT-SC04-11SURKWA Datasheet
360Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SYKWA KINGBRIGHT-SC04-11SYKWA Datasheet
358Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-12YWA KINGBRIGHT-SC04-12YWA Datasheet
199Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11GWA KINGBRIGHT-SC04-11GWA Datasheet
184Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11EWA KINGBRIGHT-SC04-11EWA Datasheet
185Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA04-11CGKWA KINGBRIGHT-SA04-11CGKWA Datasheet
370Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11GWA KINGBRIGHT-SC04-11GWA_11 Datasheet
227Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-12GWA KINGBRIGHT-SC04-12GWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA04-12YWA KINGBRIGHT-SA04-12YWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com