công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA05-11GWA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện SA05-11GWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA05-11GWA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA05-11GWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA05-11GWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA05-11GWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA05-11GWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD2278
REV NO: V.11
DATE: MAY/15/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000081
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA05-11GWA


Số phần tương tự - SA05-11GWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SA05-11GWA KINGBRIGHT-SA05-11GWA Datasheet
481Kb / 5P
   12.7 MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
SA05-11GWA KINGBRIGHT-SA05-11GWA Datasheet
1Mb / 5P
   Low current operation
More results

Mô tả tương tự - SA05-11GWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
SC05-11SRWA KINGBRIGHT-SC05-11SRWA Datasheet
195Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11EWA KINGBRIGHT-SA05-11EWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11CGKWA KINGBRIGHT-SA05-11CGKWA Datasheet
351Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SYKWA KINGBRIGHT-SA05-11SYKWA Datasheet
354Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11YWA KINGBRIGHT-SA05-11YWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SRWA KINGBRIGHT-SA05-11SRWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11GWA KINGBRIGHT-SC05-11GWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11EWA KINGBRIGHT-SC05-11EWA Datasheet
198Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SURKWA KINGBRIGHT-SA05-11SURKWA Datasheet
352Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11YWA KINGBRIGHT-SC05-11YWA Datasheet
198Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com