công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA12-11YWA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện TA12-11YWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TA12-11YWA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  TA12-11YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TA12-11YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TA12-11YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TA12-11YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAC4400
REV NO: V.9
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000083
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
TA12-11YWA


Số phần tương tự - TA12-11YWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
TA12-11YWA KINGBRIGHT-TA12-11YWA Datasheet
233Kb / 6P
   30 MM 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - TA12-11YWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
TBC12-11EGWA KINGBRIGHT-TBC12-11EGWA Datasheet
174Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC12-12EGWA KINGBRIGHT-TBC12-12EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC12-11EWA KINGBRIGHT-TC12-11EWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11EWA KINGBRIGHT-TA12-11EWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-12EGWA KINGBRIGHT-TBA12-12EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-11EGWA KINGBRIGHT-TBA12-11EGWA Datasheet
174Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-22EGWA KINGBRIGHT-TBA12-22EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC12-11GWA KINGBRIGHT-TC12-11GWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11SRWA KINGBRIGHT-TA12-11SRWA Datasheet
146Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11GWA KINGBRIGHT-TA12-11GWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC12-22EGWA KINGBRIGHT-TBC12-22EGWA Datasheet
177Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com