công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA20-11EWA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện TA20-11EWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TA20-11EWA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  TA20-11EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TA20-11EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TA20-11EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TA20-11EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA5187
REV NO: V.11
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 1 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000138
50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Part Number: TA20-11EWA
High Efficiency Red
Features
2.0 INCH MATRIX HEIGHT.
DOT SIZE 5mm.
LOW CURRENT OPERATION.
HIGH CONTRAST AND LIGHT OUTPUT.
COMPATIBLE WITH ASCII AND EBCDIC CODES.
STACKABLE HORIZONTALLY.
EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
MECHANICALLY RUGGED.
STANDARD : GRAY FACE, WHITE DOT.
RoHS COMPLIANT.
Description
The High Efficiency Red source color devices are made with
Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange
Light Emitting Diode.
Package Dimensions& Internal Circuit Diagram
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.


Số phần tương tự - TA20-11EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TA20-11EWA ETC-TA20-11EWA Datasheet
236Kb / 6P
   50MM (2.0 INCH) 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - TA20-11EWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
TA20-11GWA KINGBRIGHT-TA20-11GWA Datasheet
149Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA20-11EGWA KINGBRIGHT-TBA20-11EGWA Datasheet
173Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11CGKWA KINGBRIGHT-TC20-11CGKWA Datasheet
357Kb / 6P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11SRWA KINGBRIGHT-TC20-11SRWA Datasheet
146Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA20-11YWA KINGBRIGHT-TA20-11YWA Datasheet
149Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA20-11SRWA KINGBRIGHT-TA20-11SRWA Datasheet
148Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11SURKWA KINGBRIGHT-TC20-11SURKWA Datasheet
358Kb / 6P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA20-22EGWA KINGBRIGHT-TBA20-22EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC20-12EGWA KINGBRIGHT-TBC20-12EGWA Datasheet
171Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11GWA KINGBRIGHT-TC20-11GWA Datasheet
201Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com