công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT564DBRE4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT564DBRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ACT564DBRE4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ACT564DBRE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74ACT564DBRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT564DB TI-SN74ACT564DB Datasheet
110Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT564DBRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54AHC374 TI-SN54AHC374 Datasheet
112Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT564 TI-SN54ACT564 Datasheet
110Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS374A TI-SN54ALS374A Datasheet
125Kb / 9P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS534A TI-SN54ALS534A Datasheet
114Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVC574A TI-SN54LVC574A Datasheet
914Kb / 25P
[Old version datasheet]   OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT374 TI-SN54ACT374_08 Datasheet
718Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC574 TI-SN54AHC574 Datasheet
112Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT374 TI-SN54ACT374_02 Datasheet
276Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54HC574 TI-SN54HC574_07 Datasheet
674Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS374A TI-SN54ALS374A_08 Datasheet
722Kb / 20P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SNJ54AS574B TI1-SNJ54AS574B Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com