công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCT08RM13TR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HCT08RM13TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2-INPUT AND GATE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT08RM13TR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT08RM13TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
M74HCT08
6/8
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
8.55
8.75
0.336
0.344
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
7.62
0.300
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.68
0.026
S8° (max.)
SO-14 MECHANICAL DATA
PO13G


Số phần tương tự - M74HCT08RM13TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCT08 STMICROELECTRONICS-M74HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
M74HCT08B1 STMICROELECTRONICS-M74HCT08B1 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
M74HCT08B1R STMICROELECTRONICS-M74HCT08B1R Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
M74HCT08C1R STMICROELECTRONICS-M74HCT08C1R Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
M74HCT08M1R STMICROELECTRONICS-M74HCT08M1R Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results

Mô tả tương tự - M74HCT08RM13TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
Integral Corp.
IN74LV08 INTEGRAL-IN74LV08 Datasheet
58Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT08 AVG-DV74ACT08 Datasheet
237Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT08 KODENSHI-KK74VHCT08 Datasheet
268Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com