công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC128646-TFNNH3N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LC128646-TFNNH3N
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Module Specification
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

LC128646-TFNNH3N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers LC128646-TFNNH3N Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
LG128642-BMDWH6V
- 10 -
5. DISPLAY CONTROL INSTRUCTIONS
The display control instructions control the internal state of the KS0108B. Instruction is
received from MPU to KS0108B for the display control. The following table shows various
instructions.
Instruction
RS
R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Function
Display
ON/OFF
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0/1 Controls the display on or off.
Internal status and display RAM data
are not affected.
Set Address
(Y address)
0
0
0
1
Y address (0-63)
Sets the Y address at the Y address
counter.
Set Page
(X address)
0
0
1
0
1
1
1
Page
(0-7)
Sets the X address at the X address
register.
Display Start
Line
(Z address)
0
0
1
1
Display start line
(0-63)
Indicates the display data RAM
displayed at the top of the screen.
Status Read
0
1
B
U
S
Y
0
O
N
/
O
F
F
R
E
S
E
T
0
0
0
0
Reads status.
BUSY
0: Ready
1: In internal operation
ON/OFF
0: Display ON
1: Display OFF
RESET
0: Normal
1: Reset
Write Display
Data
1
0
Display Data
Writes data (DB0~DB7) into display
data RAM. After writing instruction, Y
address is increased by 1
automatically.
Read Display
Data
1
1
Display Data
Reads data (DB0~DB7) from display
data RAM to the data bus.


Số phần tương tự - LC128646-TFNNH3N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
LC128B SUMIDA-LC128B Datasheet
92Kb / 1P
   DC-DC CONVERTER?늁IN?
LC128B SUMIDA-LC128B_1 Datasheet
99Kb / 1P
   General Power Transformer
More results

Mô tả tương tự - LC128646-TFNNH3N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTREX CORPORATION
DMC20261NYJ-LY-BCE OPTREX-DMC20261NYJ-LY-BCE Datasheet
179Kb / 16P
   LCD Module Specification
DMC20481NY-LY-AGE OPTREX-DMC20481NY-LY-AGE Datasheet
180Kb / 16P
   LCD Module Specification
DM16207H OPTREX-DM16207H Datasheet
164Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
OPTEK Technologies
DMC20261NY-LY-AXE OPTEK-DMC20261NY-LY-AXE Datasheet
178Kb / 16P
   LCD Module Specification
DMC50448 OPTEK-DMC50448 Datasheet
169Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
OPTREX CORPORATION
DMC16205 OPTREX-DMC16205 Datasheet
165Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
List of Unclassifed Man...
AT043TN13 ETC2-AT043TN13 Datasheet
408Kb / 25P
   LCD MODULE SPECIFICATION
ST50AN01 ETC1-ST50AN01 Datasheet
148Kb / 8P
   LCD MODULE SPECIFICATION
GM123210SFSYB-01 ETC-GM123210SFSYB-01 Datasheet
218Kb / 20P
   LCD MODULE SPECIFICATION
GM126414FRNNB-01 ETC-GM126414FRNNB-01 Datasheet
837Kb / 23P
   LCD MODULE SPECIFICATION
logo
OPTREX CORPORATION
F-51167NCU-FW-AB OPTREX-F-51167NCU-FW-AB Datasheet
281Kb / 17P
   LCD Module Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com