công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD49GK12 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STD49GK12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STD49GK12 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

  STD49GK12 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STD49GK12 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STD49GK12 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STD49GK12 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
STD/SDT49
Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature
Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case (per thyristor or
diode)
Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per thyristor
or diode)
R
thJC for various conduction angles d:
d
R
thJC (K/W)
DC
0.53
180
oC
0.55
120
oC
0.58
60
oC
0.6
30
oC
0.62
Constants for Z
thJC calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.015
0.0035
2
0.026
0.02
3
0.489
0.195
R
thJK for various conduction angles d:
d
R
thJK (K/W)
DC
0.73
180
oC
0.75
120
oC
0.78
60
oC
0.8
30
oC
0.82
Constants for Z
thJK calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.015
0.0035
2
0.026
0.02
3
0.489
0.195
4
0.2
0.68
3 x STD/SDT49
STD/SDT49
STD/SDT49


Số phần tương tự - STD49GK12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Global Corp...
STD49GK12 SIRECT-STD49GK12 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD49GK12 SIRECTIFIER-STD49GK12 Datasheet
240Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules
More results

Mô tả tương tự - STD49GK12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT18 SIRECT-SDT18 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
SDT116 SIRECT-SDT116 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com