công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP12NM50 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP12NM50
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 550V @ tjmax - 0.30廓 - 12A TO-220/FP/D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP12NM50 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP12NM50_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP12NM50_06 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STP12NM50-STP12NM50FP-STB12NM50-STB12NM50-1
Package mechanical data
11/17
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STP12NM50_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP12NM50FD STMICROELECTRONICS-STP12NM50FD Datasheet
649Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.32ohm-12ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 FDmesh??Power MOSFET with FAST DIODE
STP12NM50FD STMICROELECTRONICS-STP12NM50FD Datasheet
466Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.32廓 - 12A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 FDmesh??Power MOSFET (with fast diode)
STP12NM50FDFP STMICROELECTRONICS-STP12NM50FDFP Datasheet
649Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.32ohm-12ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 FDmesh??Power MOSFET with FAST DIODE
STP12NM50FP STMICROELECTRONICS-STP12NM50FP Datasheet
115Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 0.3W - 12A TO-220/TO-220FP/I PAK MDmesh]Power MOSFET
March 2005 Rev. 2
STP12NM50FP STMICROELECTRONICS-STP12NM50FP Datasheet
466Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.32廓 - 12A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 FDmesh??Power MOSFET (with fast diode)
More results

Mô tả tương tự - STP12NM50_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STP8NM50 STMICROELECTRONICS-STP8NM50_06 Datasheet
288Kb / 14P
   N-channel 550V @ Tjmax - 0.7廓 - 8A - TO-220 - TO-220FP MDmesh??Power MOSFET
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60_07 Datasheet
364Kb / 16P
   N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STF15NM65N STMICROELECTRONICS-STF15NM65N Datasheet
499Kb / 18P
   N-channel 650V - 0.25廓 - 15.5A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP21NM50N STMICROELECTRONICS-STP21NM50N_07 Datasheet
463Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.15廓 - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB12NM60N STMICROELECTRONICS-STB12NM60N Datasheet
591Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.35廓 - 10A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB15NM60N STMICROELECTRONICS-STB15NM60N Datasheet
607Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.270廓 - 14A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB12NM50FD STMICROELECTRONICS-STB12NM50FD_06 Datasheet
466Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.32廓 - 12A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 FDmesh??Power MOSFET (with fast diode)
STF19NM65N STMICROELECTRONICS-STF19NM65N Datasheet
532Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.25 廓 - 15.5 A - TO-220/FP-D2/I2PAK-TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STB21NM50N STMICROELECTRONICS-STB21NM50N Datasheet
633Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V - 0.15ohm - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com