công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD8NM60N-1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD8NM60N-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V - 0.56 廓 - 7 A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD8NM60N-1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD8NM60N-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD8NM60N-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
STD8NM60N - STD8NM60N-1 - STF8NM60N - STP8NM60N
Electrical characteristics
7/17
Figure 8.
Output characteristics
Figure 9.
Transfer characteristics
Figure 10.
Transconductance
Figure 11.
Static-drain source on resistance
Figure 12.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 13.
Capacitance variations


Số phần tương tự - STD8NM60N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD8NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD8NM60N-1 Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
More results

Mô tả tương tự - STD8NM60N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1_08 Datasheet
623Kb / 21P
   N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF7NM60N STMICROELECTRONICS-STF7NM60N Datasheet
885Kb / 17P
   N-channel 600 V, 5 A, 0.84 ohm, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK second generation MDmesh Power MOSFET
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD6NM60N STMICROELECTRONICS-STD6NM60N Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 600V - 0.85廓 - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N STMICROELECTRONICS-STD11NM60N Datasheet
470Kb / 17P
   N-channel 600V-0.37ohm-10A-TO-220-TO-220FP- IPAK-DPAK Second generation MDmesh Power MOSFET
STD7NM80 STMICROELECTRONICS-STD7NM80 Datasheet
977Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.95 廓, 6.5 A TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK MDmesh??Power MOSFET
STF20NM65N STMICROELECTRONICS-STF20NM65N Datasheet
864Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.250 廓, 15 A TO-220, TO-220FP second generation MDmesh??Power MOSFET
May 2011 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com