công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS4994IQT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS4994IQT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS4994IQT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS4994IQT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS4994IQT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 35 page
background image
Electrical characteristics
TS4994
10/35
Figure 9.
Power dissipation vs. output power
Figure 10.
Power dissipation vs. output power
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.0
0.1
0.2
0.3
RL=8
Ω
Vcc=3.3V
F=1kHz
THD+N<1%
RL=16
Ω
Output Power (W)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
RL=8
Ω
Vcc=2.6V
F=1kHz
THD+N<1%
RL=16
Ω
Output Power (W)
Figure 11.
Output power vs. power supply
voltage
Figure 12.
Output power vs. power supply
voltage
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
32
Ω
16
Ω
Cb = 1
μF
F = 1kHz
BW < 125kHz
Tamb = 25
°C
8
Ω
Vcc (V)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
8
Ω
16
Ω
32
Ω
Cb = 1
μF
F = 1kHz
BW < 125kHz
Tamb = 25
°C
Vcc (V)
Figure 13.
Output power vs. load resistance
Figure 14.
Power derating curves
8
812
16
16
20
24
24
28
32
32
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Vcc=4.5V
Vcc=5V
Vcc=2.5V
Vcc=3V
Vcc=4V
Vcc=3.5V
THD+N=1%
Cb = 1 F
F = 1kHz
BW < 125kHz
Tamb = 25
°C
Load Resistance
0
25
50
75
100
125
0.0
0.5
1.0
1.5
AMR Value
with 4 layers PCB
Ambiant Temperature ( C)


Số phần tương tự - TS4994IQT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS4994IQT STMICROELECTRONICS-TS4994IQT Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
More results

Mô tả tương tự - TS4994IQT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS4994 STMICROELECTRONICS-TS4994 Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
TS4994FC STMICROELECTRONICS-TS4994FC Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872_05 Datasheet
1,018Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872 Datasheet
960Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4871 STMICROELECTRONICS-TS4871 Datasheet
1Mb / 28P
   OUTPUT RAIL TO RAIL 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4990 STMICROELECTRONICS-TS4990 Datasheet
143Kb / 6P
   1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ACTIVE LOW STANDBY MODE
TS4890 STMICROELECTRONICS-TS4890 Datasheet
833Kb / 32P
   RAIL TO RAIL OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE ACTIVE LOW
logo
National Semiconductor ...
LM4874 NSC-LM4874 Datasheet
869Kb / 21P
   2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
LM4869 NSC-LM4869 Datasheet
832Kb / 20P
   1.9W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
logo
STMicroelectronics
TS4995 STMICROELECTRONICS-TS4995 Datasheet
442Kb / 26P
   1.2 W fully differential audio power amplifier with selectable standby and 6 dB fixed gain
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com