công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS4994 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS4994
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS4994 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS4994_06 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS4994_06 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 35 page
background image
TS4994
Electrical characteristics
11/35
Figure 15.
Power derating curves
Figure 16.
Open loop gain vs. frequency
0
25
50
75
100
125
0.0
0.2
0.4
0.6
AMR Value
Nominal Value
Ambiant Temperature ( C)
0.1
1
10
100
1000
10000
-40
-20
0
20
40
60
-200
-160
-120
-80
-40
0
Gain
Phase
Frequency (kHz)
Vcc = 5V
ZL = 8
Ω + 500pF
Tamb = 25
°C
Figure 17.
Open loop gain vs. frequency
Figure 18.
Open loop gain vs. frequency
0.1
1
10
100
1000
10000
-40
-20
0
20
40
60
-200
-160
-120
-80
-40
0
Gain
Phase
Frequency (kHz)
Vcc = 3.3V
ZL = 8
Ω + 500pF
Tamb = 25
°C
0.1
1
10
100
1000
10000
-40
-20
0
20
40
60
-200
-160
-120
-80
-40
0
Gain
Phase
Frequency (kHz)
Vcc = 2.6V
ZL = 8
Ω + 500pF
Tamb = 25
°C
Figure 19.
Closed loop gain vs. frequency
Figure 20.
Closed loop gain vs. frequency
0.1
1
10
100
1000
10000
-40
-30
-20
-10
0
10
-200
-160
-120
-80
-40
0
Gain
Phase
Frequency (kHz)
Vcc = 5V
Av = 1
ZL = 8
Ω + 500pF
Tamb = 25
°C
0.1
1
10
100
1000
10000
-40
-30
-20
-10
0
10
-200
-160
-120
-80
-40
0
Gain
Phase
Frequency (kHz)
Vcc = 3.3V
Av = 1
ZL = 8
Ω + 500pF
Tamb = 25
°C


Số phần tương tự - TS4994_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS4994EIJT STMICROELECTRONICS-TS4994EIJT Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4994EIKJT STMICROELECTRONICS-TS4994EIKJT Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4994FC STMICROELECTRONICS-TS4994FC Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4994IQT STMICROELECTRONICS-TS4994IQT Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
TS4994IST STMICROELECTRONICS-TS4994IST Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
More results

Mô tả tương tự - TS4994_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS4994 STMICROELECTRONICS-TS4994 Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
TS4994FC STMICROELECTRONICS-TS4994FC Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872_05 Datasheet
1,018Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872 Datasheet
960Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4871 STMICROELECTRONICS-TS4871 Datasheet
1Mb / 28P
   OUTPUT RAIL TO RAIL 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4990 STMICROELECTRONICS-TS4990 Datasheet
143Kb / 6P
   1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ACTIVE LOW STANDBY MODE
TS4890 STMICROELECTRONICS-TS4890 Datasheet
833Kb / 32P
   RAIL TO RAIL OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE ACTIVE LOW
logo
National Semiconductor ...
LM4874 NSC-LM4874 Datasheet
869Kb / 21P
   2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
LM4869 NSC-LM4869 Datasheet
832Kb / 20P
   1.9W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
logo
STMicroelectronics
TS4995 STMICROELECTRONICS-TS4995 Datasheet
442Kb / 26P
   1.2 W fully differential audio power amplifier with selectable standby and 6 dB fixed gain
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com