công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF52213AE50 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF52213AE50
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire Microcontroller
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF52213AE50 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF52213AE50 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52213AE50 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 56 page
background image
MCF52211 ColdFire Microcontroller, Rev. 1
MCF52211 Family Configurations
Freescale Semiconductor
4
Figure 1. MCF52211 Block Diagram
1.1
Features
This document contains information on a new product under development. Freescale reserves the right to change or discontinue
this product without notice. Specifications and information herein are subject to change without notice.
1.1.1
Feature Overview
The MCF52211 family includes the following features:
Version 2 ColdFire variable-length RISC processor core
Arbiter
Interrupt
Controller
UART
0
QSPI
UART
1
UART
2
I2C
V2 ColdFire CPU
4 CH
JTAG
TAP
16 Kbytes
SRAM
(2K
×32)×2
128 Kbytes
Flash
(16K
×16)×4
PORTS
CIM_IBO
RSTI
RSTO
ADC
AN[7:0]
PLL OCO
CLKGEN
Edge
Port
TIM
EXTAL
XTAL
CLKOUT
PIT0
PIT1
PWM
IRQ[7:1]
PMM
VSTBY
AN
Slave Mode Access
(CIM_IBO/EzPort)
M3
TMS
TDI
TDO
TRST
TCLK
JTAG_EN
DMA
M2 M0
Watch
Dog
TMR
0
RTC
TMR
1
TMR
2
TMR
3
I2C
DDATA
QSPI
SDAn
SCLn
UTXDn
URXDn
URTSn
UCTSn
PWMn
DTINn/DTOUTn
GPT
RCON_B
ALLPST
PST
BDM
PORT
IPS Bus Gasket
Watchdog
CIM_IBO
CFM
VPP
CLKMOD
GPT[3:0]
Backup
USB
On-The-Go
USB TCVR
USBD+
USBD-
M1


Số phần tương tự - MCF52213AE50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF52211 FREESCALE-MCF52211 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MCF52213AE50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF52211 FREESCALE-MCF52211 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF51AC256 FREESCALE-MCF51AC256_09 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF51EM256 FREESCALE-MCF51EM256 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52259 FREESCALE-MCF52259_10 Datasheet
2Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF52235DS FREESCALE-MCF52235DS Datasheet
1,001Kb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF5213 FREESCALE-MCF5213_07 Datasheet
944Kb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52223DS FREESCALE-MCF52223DS Datasheet
1Mb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52110 FREESCALE-MCF52110 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52223 FREESCALE-MCF52223_07 Datasheet
1Mb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52259 FREESCALE-MCF52259_09 Datasheet
3Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com