công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M93C46-WBN3G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M93C46-WBN3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M93C46-WBN3G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  M93C46-WBN3G Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M93C46-WBN3G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 37 page
background image
January 2008
Rev 8
1/37
1
M93C86, M93C76, M93C66
M93C56, M93C46
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide)
MICROWIRE® serial access EEPROM
Features
Industry standard MICROWIRE bus
Single supply voltage:
4.5 V to 5.5 V for M93Cx6
2.5 V to 5.5 V for M93Cx6-W
1.8 V to 5.5 V for M93Cx6-R
Dual organization: by word (x16) or byte (x8)
Programming instructions that work on: byte,
word or entire memory
Self-timed programming cycle with auto-
erase: 5 ms
READY/BUSY signal during programming
2 MHz clock rate
Sequential read operation
Enhanced ESD/latch-up behavior
More than 1 million write cycles
More than 40 year data retention
Packages
ECOPACK® (RoHS compliant)
Table 1.
Product list
Reference
Part
number
Reference
Part
number
M93C86
M93C86
M93C56
M93C56
M93C86-W
M93C56-W
M93C86-R
M93C56-R
M93C66
M93C66
M93C46
M93C46
M93C66-W
M93C46-W
M93C66-R
M93C46-R
M93C76
M93C76
M93C76-W
M93C76-R
PDIP8 (BN)
SO8 (MN)
150 mil width
TSSOP8 (DW)
169 mil width
UFDFPN8 (MB)
2 x 3 mm (MLP)
www.st.com


Số phần tương tự - M93C46-WBN3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M93C46-WBN3G STMICROELECTRONICS-M93C46-WBN3G Datasheet
436Kb / 27P
   16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit, 1Kbit and 256bit 8-bit or 16-bit wide
M93C46-WBN3G/S STMICROELECTRONICS-M93C46-WBN3G/S Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C46-WBN3G/W STMICROELECTRONICS-M93C46-WBN3G/W Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
More results

Mô tả tương tự - M93C46-WBN3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_11 Datasheet
350Kb / 34P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_07 Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C46-WMN6P STMICROELECTRONICS-M93C46-WMN6P Datasheet
979Kb / 33P
   16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit and 1-Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial access EEPROM
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_10 Datasheet
649Kb / 37P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide)
M93C86-125 STMICROELECTRONICS-M93C86-125 Datasheet
248Kb / 32P
   Automotive 16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit and 1-Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial EEPROM
M24C16-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-BN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-BN6 Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-WMN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6 Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C16-RBN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-RBN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com