công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M93C86-WMN6TP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M93C86-WMN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M93C86-WMN6TP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M93C86-WMN6TP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 37 page
background image
Description
M93C86, M93C76, M93C66, M93C56, M93C46
6/37
1
Description
The M93C86, M93C76, M93C66, M93C56 and M93C46 are electrically erasable
programmable memory (EEPROM) devices. They are accessed through a Serial Data input
(D) and Serial Data output (Q) using the MICROWIRE bus protocol.
Figure 1.
Logic diagram
The memory array organization may be divided into either bytes (x8) or words (x16) which
may be selected by a signal applied on Organization Select (ORG). The bit, byte and word
sizes of the memories are as shown in Table 3.
Table 2.
Signal names
Signal name
Function
Direction
S
Chip Select
Input
D
Serial Data input
Input
Q
Serial Data output
Output
C
Serial Clock
Input
ORG
Organisation Select
Input
VCC
Supply voltage
VSS
Ground
AI01928
D
VCC
M93Cx6
VSS
C
Q
S
ORG


Số phần tương tự - M93C86-WMN6TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M93C86-WMN6TP STMICROELECTRONICS-M93C86-WMN6TP Datasheet
436Kb / 27P
   16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit, 1Kbit and 256bit 8-bit or 16-bit wide
M93C86-WMN6TP STMICROELECTRONICS-M93C86-WMN6TP Datasheet
587Kb / 31P
   16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C86-WMN6TP/S STMICROELECTRONICS-M93C86-WMN6TP/S Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C86-WMN6TP/W STMICROELECTRONICS-M93C86-WMN6TP/W Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
More results

Mô tả tương tự - M93C86-WMN6TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_11 Datasheet
350Kb / 34P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_07 Datasheet
351Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE짰 serial access EEPROM
M93C46-WMN6P STMICROELECTRONICS-M93C46-WMN6P Datasheet
979Kb / 33P
   16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit and 1-Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial access EEPROM
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_10 Datasheet
649Kb / 37P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide)
M93C86-125 STMICROELECTRONICS-M93C86-125 Datasheet
248Kb / 32P
   Automotive 16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit and 1-Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial EEPROM
M24C16-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-BN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-BN6 Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-WMN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6 Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C04-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
M24C16-RBN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-RBN6P Datasheet
453Kb / 38P
   16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com