công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS1545CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS1545CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS1545CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS1545CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS1545CG-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Characteristics
STPS1545C
4/9
Figure 7.
Reverse leakage current versus
reverse voltage applied (typical
values, per diode)
Figure 8.
Junction capacitance versus
reverse voltage applied (typical
values, per diode)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
1E+3
1E+4
5E+4
I (µA)
R
V (V)
R
T =125°C
j
T =150°C
j
T =100°C
j
T =25°C
j
T =50°C
j
T =75°C
j
12
5
10
20
50
100
200
500
1000
C(pF)
V (V)
R
F=1MHz
V
=30mV
T =25°C
OSC
RMS
j
Figure 9.
Forward voltage drop versus
forward current (maximum values,
per diode)
Figure 10.
Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface
under tab (Epoxy printed circuit
board, copper thickness: 35 µm)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.1
1.0
10.0
100.0
I
(A)
FM
T =125°C
(typical values)
j
T =25°C
j
T =125°C
j
V
(V)
FM
0
2
4
6
8
101214161820
0
10
20
30
40
50
60
70
80
R
(°C/W)
th(j-a)
S(Cu)(cm²)


Số phần tương tự - STPS1545CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1545CG-TR STMICROELECTRONICS-STPS1545CG-TR Datasheet
84Kb / 7P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
June 1999 - Ed: 4B
More results

Mô tả tương tự - STPS1545CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com