công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MV20556 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mosel Vitelic, Corp

tên linh kiện MV20556
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 - Bit MCU Mouse Controller
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOSEL [Mosel Vitelic, Corp]
Trang chủ  http://www.moselvitelic.com
Logo MOSEL - Mosel Vitelic, Corp

MV20556 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mosel Vitelic, Corp

  MV20556 Datasheet HTML 1Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 2Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 3Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 4Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 5Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 6Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 7Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 8Page - Mosel Vitelic, Corp MV20556 Datasheet HTML 9Page - Mosel Vitelic, Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
MV20556
MOSEL VITELIC INC.
2/27
PID256** 07/97
Specifications subject to change without notice, contact your sales representatives for the most recent information.
Preliminary
Block Diagram
RES
Vdd
Vss
XTAL2
XTAL1
Timer 1
Timer 0
Decoder &
Register
128 bytes
RAM
4K bytes
ROM
Register
Program
Counter
PC
Increamenter
Buffer
DPTR
Stack
Pointer
Port 3
Latch
Port 1
Latch
Port 1
Driver
Port 3
Driver
7
8
Reset
Circuit
Power
Circuit
Interrupt
Circuit
Timming
Generator
to pertinent blocks
to whole chip
to pertinent blocks
to whole system
128
bits
SFR
includes
Acc &
PSW,
etc.
Buffer1
Buffer2
ALU


Số phần tương tự - MV20556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zarlink Semiconductor I...
MV2000 ZARLINK-MV2000 Datasheet
422Kb / 5P
   REMOTE KEYBOARD TRANSMITTER
logo
Advanced Energy Industr...
MV2000 ADVANCEDENERGY-MV2000 Datasheet
309Kb / 6P
   MEDIUM-VOLTAGE HIGH CURRENT POWER SUPPLIES
logo
Microsemi Corporation
MV20001 MICROSEMI-MV20001 Datasheet
154Kb / 2P
   GaAs Varactor Diodes Abrupt Junction
MV20002 MICROSEMI-MV20002 Datasheet
154Kb / 2P
   GaAs Varactor Diodes Abrupt Junction
MV20003 MICROSEMI-MV20003 Datasheet
154Kb / 2P
   GaAs Varactor Diodes Abrupt Junction
More results

Mô tả tương tự - MV20556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82M99EE HOLTEK-HT82M99EE Datasheet
367Kb / 47P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
HT82M99E HOLTEK-HT82M99E_11 Datasheet
300Kb / 50P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
HT82M9BE HOLTEK-HT82M9BE_08 Datasheet
294Kb / 44P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
HT82M99EE HOLTEK-HT82M99EE_08 Datasheet
326Kb / 44P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
HT82M9AE HOLTEK-HT82M9AE_09 Datasheet
291Kb / 46P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU
HT82M99E HOLTEK-HT82M99E Datasheet
281Kb / 45P
   USB Mouse Encoder 8-Bit OTP MCU
HT82K74E HOLTEK-HT82K74E Datasheet
348Kb / 56P
   27MHz Keyboard/ Mouse TX 8-Bit MCU
HT82M9BEE HOLTEK-HT82M9BEE_08 Datasheet
305Kb / 44P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU with EEPROM
HT82M9AEE HOLTEK-HT82M9AEE Datasheet
315Kb / 48P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU with EEPROM
HT82M9BEE HOLTEK-HT82M9BEE Datasheet
323Kb / 47P
   USB Mouse Encoder 8-Bit MCU with EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com