công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM-23ESGW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện KM-23ESGW
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT LED LAMP
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

KM-23ESGW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  KM-23ESGW Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation KM-23ESGW Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation KM-23ESGW Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation KM-23ESGW Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation KM-23ESGW Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAA6439
REV NO: V.8
DATE: MAR/22/2005
PAGE: 2 OF 5
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: S.H.CHEN
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Note:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Selection Guide
Note:
1.
θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Test Conditions
Units
λpeak
Peak Wavelength
High Efficiency Red
Super Bright Green
627
565
nm
IF=20mA
λD
Dominant Wavelength
High Efficiency Red
Super Bright Green
625
568
nm
IF=20mA
∆λ1/2
Spectral Line Half-width
High Efficiency Red
Super Bright Green
45
30
nm
IF=20mA
C
Capacitance
High Efficiency Red
Super Bright Green
15
15
pF
VF=0V;f=1MHz
VF
Forward Voltage
High Efficiency Red
Super Bright Green
2.0
2.2
2.5
2.5
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
All
10
uA
VR = 5V
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (mcd)
@ 20mA
Viewing
Angle
Min.
Typ.
2
θ 1/2
KM-23ESGW
HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)
WHITE DIFFUSED
4
15
SUPER BRIGHT GREEN (GaP)
4
15
140
°
Parameter
High Efficiency Red
Super Bright Green
Units
Power dissipation
105
105
mW
DC Forward Current
30
25
mA
Peak Forward Current [1]
160
140
mA
Reverse Voltage
V
Operating/Storage Temperature
-40°C To +85°C
5


Số phần tương tự - KM-23ESGW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
KM-23ESGW KINGBRIGHT-KM-23ESGW Datasheet
882Kb / 8P
   SOT-23 SURFACE MOUNT LED LAMP
More results

Mô tả tương tự - KM-23ESGW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP670C-2 FAIRCHILD-QTLP670C-2 Datasheet
155Kb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
QTLP600CRGBTR FAIRCHILD-QTLP600CRGBTR Datasheet
142Kb / 8P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
logo
Kingbright Corporation
AM23SYC-F KINGBRIGHT-AM23SYC-F Datasheet
279Kb / 5P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
AM23YD-F KINGBRIGHT-AM23YD-F Datasheet
280Kb / 5P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
AM23ESGW KINGBRIGHT-AM23ESGW Datasheet
324Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP600CRTR FAIRCHILD-QTLP600CRTR Datasheet
142Kb / 8P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
QTLP670C7TR FAIRCHILD-QTLP670C7TR Datasheet
160Kb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
logo
Everlight Electronics C...
QTLP603CIWTR EVERLIGHT-QTLP603CIWTR Datasheet
1Mb / 7P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP670C-T FAIRCHILD-QTLP670C-T Datasheet
178Kb / 8P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
QTLP601C-EB FAIRCHILD-QTLP601C-EB Datasheet
352Kb / 6P
   SURFACE MOUNT LED LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com