công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141563T bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141563T
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Segment (Column) Driver CMOS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC141563T bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC141563T Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC141563T Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
MOTOROLA
3–330
MC141563
PACKAGE DIMENSIONS
MC141563T
TAB PACKAGE DIMENSION
(DO NOT SCALE THIS DRAWING)
COPPER
POLYIMIDE
Reference : 98ASL00131A
Issue “0” released on 03/03/94


Số phần tương tự - MC141563T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC141501P MOTOROLA-MC141501P Datasheet
36Kb / 1P
   Single Chip Voice Memory System Low power Silicon-Gate CMOS
MC141502 MOTOROLA-MC141502 Datasheet
42Kb / 1P
   Tone operated Switch
MC141503 MOTOROLA-MC141503 Datasheet
42Kb / 1P
   Tone operated Switch
logo
NXP Semiconductors
MC141510 NXP-MC141510 Datasheet
9Mb / 126P
   8-Bit Microcontroller
logo
Motorola, Inc
MC141511A MOTOROLA-MC141511A Datasheet
285Kb / 17P
   LCD Segment Driver
More results

Mô tả tương tự - MC141563T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SED1606D ETC1-SED1606D Datasheet
269Kb / 13P
   CMOS LCD SEGMENT DRIVER
logo
NEC
UPD16661A NEC-UPD16661A Datasheet
187Kb / 36P
   160-OUTPUT LCD COLUMN SEGMENT DRIVER WITH RAM
logo
Microchip Technology
AY0438 MICROCHIP-AY0438 Datasheet
148Kb / 11P
   32-Segment CMOS LCD Driver
1995 - 2002
AY0438 MICROCHIP-AY0438 Datasheet
84Kb / 11P
   32-Segment CMOS LCD Driver
03/01/02
AY0438-I MICROCHIP-AY0438-I Datasheet
154Kb / 11P
   32-Segment CMOS LCD Driver
1995-2002
logo
List of Unclassifed Man...
SED1180 ETC-SED1180 Datasheet
44Kb / 10P
   CMOS LCD 64-SEGMENT DRIVER
logo
Motorola, Inc
MC141531 MOTOROLA-MC141531 Datasheet
384Kb / 25P
   LCD Segment / Common Driver CMOS
logo
List of Unclassifed Man...
SED1600 ETC1-SED1600 Datasheet
53Kb / 10P
   CMOS 80-SEGMENT LCD DRIVER
logo
Microchip Technology
AY0438 MICROCHIP-AY0438 Datasheet
84Kb / 11P
   32-Segment CMOS LCD Driver
03/01/02
logo
NEC
UPD16662 NEC-UPD16662 Datasheet
260Kb / 36P
   240 OUTPUT LCD COLUMN SEGMENT DRIVER WITH BUILT-IN RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com