công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C40HFHM50 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SM320C40HFHM50
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SM320C40HFHM50 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SM320C40HFHM50 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 64 page
background image
SMJ320C40, TMP320C40
DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SGUS017H − OCTOBER 1993 − REVISED OCTOBER 2001
9
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
memory map
Figure 3 shows the memory map for the 320C40. See the TMS320C4x User’s Guide (literature number
SPRU063) for a detailed description of this memory mapping.
00000 0000h
00000 0FFFh
00000 1000h
0000F FFFFh
00010 0000h
00010 00FFh
00010 0100h
0001F FFFFh
00020 0000h
0002F F7FFh
0002F F800h
0002F FBFFh
0002F FC00h
0002F FFFFh
00030 0000h
07FFF FFFFh
08000 0000h
0FFFF FFFFh
Accessible Local Bus
(External)
Peripherals (Internal)
Reserved
Reserved
1K RAM BLK 0 (Internal)
1K RAM BLK 1 (Internal)
Local Bus
(External)
Global Bus (External)
(a) Internal ROM Disabled
(ROMEN = 0)
Microprocessor Mode
Boot-Loader ROM
(Internal)
Peripherals (Internal)
Reserved
Reserved
1K RAM BLK 0 (Internal)
1K RAM BLK 1 (Internal)
Local Bus
(External)
Global Bus (External)
(b) Internal ROM Enabled
(ROMEN = 1)
Microcomputer Mode
1M
1M
1M
2G−3M
Structure
Depends
Upon
ROMEN Bit
Structure
Identical
2G
2G
Reserved
Figure 3. Memory Map for 320C40


Số phần tương tự - SM320C40HFHM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C40HFHM50 TI1-SM320C40HFHM50 Datasheet
1Mb / 65P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
More results

Mô tả tương tự - SM320C40HFHM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SMJ320C31 TI-SMJ320C31 Datasheet
968Kb / 57P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320F2812 TI-TMS320F2812 Datasheet
1Mb / 103P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C31 TI-TMS320C31 Datasheet
636Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320F2810 TI-TMS320F2810_08 Datasheet
2Mb / 173P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processors
TMS320F2809 TI-TMS320F2809_11 Datasheet
1Mb / 145P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processors
SM320F2808-EP TI-SM320F2808-EP Datasheet
1Mb / 118P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processors
TMS320F2810 TI-TMS320F2810_11 Datasheet
1Mb / 170P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processors
TMS320C5X TI1-TMS320C5X_16 Datasheet
1Mb / 94P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C203 TI-TMS320C203 Datasheet
1Mb / 83P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320LBC57PGE80 TI1-TMS320LBC57PGE80 Datasheet
1Mb / 94P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMDXDOCK28069 TI-TMDXDOCK28069 Datasheet
1Mb / 147P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com