công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74AC11NSR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
SN74AC11NSR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
3 / 17 page SN54AC11, SN74AC11 TRIPLE 3INPUT POSITIVEAND GATES SCAS532D − AUGUST 1995 − REVISED OCTOBER 2003 3 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 recommended operating conditions (see Note 3) SN54AC11 SN74AC11 UNIT MIN MAX MIN MAX UNIT VCC Supply voltage 2 6 2 6 V VCC = 3 V 2.1 2.1 VIH High-level input voltage VCC = 4.5 V 3.15 3.15 V VIH High-level input voltage VCC = 5.5 V 3.85 3.85 V VCC = 3 V 0.9 0.9 VIL Low-level input voltage VCC = 4.5 V 1.35 1.35 V VIL Low-level input voltage VCC = 5.5 V 1.65 1.65 V VI Input voltage 0 VCC 0 VCC V VO Output voltage 0 VCC 0 VCC V VCC = 3 V −12 −12 IOH High-level output current VCC = 4.5 V −24 −24 mA IOH High-level output current VCC = 5.5 V −24 −24 mA VCC = 3 V 12 12 IOL Low-level output current VCC = 4.5 V 24 24 mA IOL Low-level output current VCC = 5.5 V 24 24 mA ∆t/∆v Input transition rise or fall rate 8 8 ns / V TA Operating free-air temperature −55 125 −40 85 °C NOTE 3: All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004. electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC TA = 25°C SN54AC11 SN74AC11 UNIT PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX UNIT 3 V 2.9 2.99 2.9 2.9 IOH = −50 µA 4.5 V 4.4 4.49 4.4 4.4 IOH = −50 µA 5.5 V 5.4 5.49 5.4 5.4 VOH IOH = −12 mA 3 V 2.56 2.4 2.46 V VOH IOH = −24 mA 4.5 V 3.86 3.7 3.76 V IOH = −24 mA 5.5 V 4.86 4.7 4.76 IOH = −50 mA† 5.5 V 3.85 IOH = −75 mA† 5.5 V 3.85 3 V 0.002 0.1 0.1 0.1 IOL = 50 µA 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 IOL = 50 µA 5.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL IOL = 12 mA 3 V 0.36 0.5 0.44 V VOL IOL = 24 mA 4.5 V 0.36 0.5 0.44 V IOL = 24 mA 5.5 V 0.36 0.5 0.44 IOL = 50 mA† 5.5 V 1.65 IOL = 75 mA† 5.5 V 1.65 II VI = VCC or GND 5.5 V ±0.1 ±1 ±1 µA ICC VI = VCC or GND, IO = 0 5.5 V 2 40 20 µA Ci VI = VCC or GND 5 V 2.6 pF † Not more than one output should be tested at a time, and the duration of the test should not exceed 10 ms. |
Số phần tương tự - SN74AC11NSR |
|
Mô tả tương tự - SN74AC11NSR |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |