công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NEZ1414-4E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NEC

tên linh kiện NEZ1414-4E
Giải thích chi tiết về linh kiện  4W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ1414-4E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NEC

Back Button NEZ1414-4E Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 11Page - NEC NEZ1414-4E Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
NEZ1011-4E, NEZ1414-4E
[NEZ1414-4E] TYPICAL S-PARAMETERS
MAG. AND ANG.
Vds = 9.0 V, Ids = 1.0 A
FREQUENCY
S11
S12
S21
S22
GHz
MAG.ANG.MAG.
ANG.MAG.ANG.MAG.ANG.
(deg.)
(deg.)
(deg.)
(deg.)
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
0.710
0.706
0.702
0.694
0.684
0.668
0.652
0.624
0.603
0.572
0.536
0.496
0.464
0.425
0.383
0.346
0.312
0.291
0.270
0.273
0.288
0.317
0.357
0.399
0.450
0.495
0.545
0.587
0.628
0.665
0.700
0.736
0.764
0.796
0.820
0.844
5.854
–1.451
–8.933
–16.167
–24.314
–32.206
–40.198
–48.517
–56.795
–66.211
–73.816
–83.375
–93.712
–105.017
–116.933
–131.623
–146.773
–165.802
173.854
152.140
129.738
109.673
90.989
74.602
59.655
46.224
33.500
22.098
11.759
1.712
–6.849
–14.840
–22.150
–29.088
–34.695
–40.155
0.035
0.039
0.041
0.045
0.041
0.046
0.045
0.046
0.068
0.061
0.086
0.079
0.086
0.082
0.085
0.084
0.084
0.086
0.088
0.092
0.090
0.095
0.093
0.088
0.090
0.082
0.078
0.075
0.071
0.067
0.068
0.062
0.059
0.055
0.051
0.047
–51.698
–59.965
–74.802
–94.861
–91.082
–109.131
–118.640
–132.469
–144.425
–163.193
–169.956
175.557
149.580
143.513
115.220
104.014
92.742
75.665
67.427
53.834
36.718
24.122
4.922
–13.630
–27.101
–47.151
–56.443
–70.871
–83.671
–94.660
–110.735
–122.904
–138.482
–150.217
–164.596
–177.292
1.691
1.652
1.759
1.787
1.795
1.915
1.956
2.067
2.046
2.033
2.253
2.308
2.108
2.190
2.166
2.083
2.115
2.183
2.169
2.086
2.093
2.088
2.028
2.002
1.937
1.818
1.697
1.616
1.494
1.384
1.285
1.192
1.107
1.018
0.934
0.870
–18.771
–34.833
–40.700
–49.347
–67.342
–78.177
–92.835
–111.821
–123.801
–136.230
–150.794
–161.327
–177.346
168.591
155.522
139.486
126.023
110.404
94.615
79.954
64.738
49.906
35.341
20.599
4.118
–12.303
–27.670
–42.673
–59.125
–74.120
–86.966
–100.324
–114.343
–127.006
–140.279
–152.445
0.534
0.507
0.481
0.454
0.425
0.396
0.368
0.337
0.310
0.283
0.258
0.232
0.212
0.191
0.175
0.163
0.156
0.154
0.155
0.159
0.166
0.175
0.184
0.192
0.201
0.207
0.213
0.215
0.216
0.213
0.208
0.199
0.191
0.178
0.163
0.152
152.677
146.706
140.530
134.371
127.218
119.741
112.317
103.608
94.595
84.222
74.018
62.258
47.865
32.941
16.435
–1.633
–19.078
–37.253
–54.975
–71.407
–87.012
–101.570
–114.672
–126.772
–137.968
–147.601
–157.291
–165.987
–174.257
177.449
169.969
162.164
154.917
145.779
136.442
125.025


Số phần tương tự - NEZ1414-4E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1414-4E RENESAS-NEZ1414-4E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
More results

Mô tả tương tự - NEZ1414-4E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NEZ1011-2E NEC-NEZ1011-2E Datasheet
81Kb / 12P
   2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
NEZ1011-8E NEC-NEZ1011-8E Datasheet
82Kb / 12P
   8W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE960R275 CEL-NE960R275 Datasheet
30Kb / 3P
   0.2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
logo
NEC
NE960R275 NEC-NE960R275_01 Datasheet
29Kb / 3P
   0.2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
NE9000 NEC-NE9000 Datasheet
71Kb / 5P
   Ku-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
NE13700 NEC-NE13700 Datasheet
194Kb / 5P
   LOW NOISE KU-BAND GAAS MESFET
NE710 NEC-NE710 Datasheet
279Kb / 7P
   LOW NOISE Ku-K BAND GaAs MESFET
NE760 NEC-NE760 Datasheet
276Kb / 7P
   LOW NOISE KU-K BAND GAAS MESFET
logo
Infineon Technologies A...
CFY27 INFINEON-CFY27 Datasheet
572Kb / 8P
   HiRel Ku-Band GaAs General Purpose MESFET
September 99
CLX30 INFINEON-CLX30 Datasheet
640Kb / 9P
   HiRel X-Band GaAs Power-MESFET
September 99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com