công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33272ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33272ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33272ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33272ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33272ADR2G Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
MC33272A, MC33274A, NCV33274A
http://onsemi.com
10
Figure 32. Percent Overshoot versus
Load Capacitance
Figure 33. Non−inverting Amplifier Slew Rate
for the MC33274
Figure 34. Non−inverting Amplifier Overshoot
for the MC33274
Figure 35. Small Signal Transient Response
for MC33274
Figure 36. Large Signal Transient Response
for MC33274
CL, LOAD CAPACITANCE (pF)
60
50
40
30
20
10
0
10
100
1000
VCC = +15 V
VEE = −15 V
RL = 2.0 kW
TA = 25°C
t, TIME (2.0
ms/DIV)
t, TIME (1.0
ms/DIV)
t, TIME (2.0
ms/DIV)
t, TIME (2.0 ns/DIV)
VCC = +15 V
VEE = −15 V
AV = +1.0
RL = 2.0 kW
TA = 25°C
CL = 100 pF
CL = f
VCC = +15 V
VEE = −15 V
AV = +1.0
RL = 2.0 kW
CL = 100 pF
TA = 25°C
VCC = +15 V
VEE = −15 V
AV = +1.0
RL = 2.0 kW
CL = 300 pF
TA = 25°C
VCC = +15 V
VEE = −15 V
AV = +1.0
RL = 2.0 kW
CL = 300 pF
TA = 25°C


Số phần tương tự - MC33272ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33272ADR2G ONSEMI-MC33272ADR2G Datasheet
317Kb / 16P
   Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
MC33272ADR2G ONSEMI-MC33272ADR2G Datasheet
325Kb / 16P
   Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
July, 2013 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC33272ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_06 Datasheet
317Kb / 16P
   Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
logo
Unisonic Technologies
MC33272 UTC-MC33272_17 Datasheet
166Kb / 6P
   SINGLE SUPPLY, HIGH SLEW RATE ,LOW INPUT OFFSET VOLTAGE OPERATIONAL
logo
Texas Instruments
TL3X071 TI1-TL3X071_08 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071 TI-TL3X071 Datasheet
109Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3474 TI-TL3474_07 Datasheet
505Kb / 17P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE,SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL33071 TI1-TL33071 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3474 TI-TL3474 Datasheet
359Kb / 15P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Renesas Technology Corp
UPC813 RENESAS-UPC813 Datasheet
690Kb / 8P
   High Slew Rate, Low Offset Voltage J-FET Input Operational Amplifier
2019.06.13
logo
Motorola, Inc
MC35071 MOTOROLA-MC35071 Datasheet
1,009Kb / 16P
   High Slew Rate, Wide Bandwidth Single Supply Operational Amplifiers
logo
Unisonic Technologies
UTCMC34072 UTC-UTCMC34072 Datasheet
86Kb / 3P
   HIGH SLEW RATE, WIDE BANDWIDTH, SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com