công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC260W01 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

tên linh kiện LC260W01
Giải thích chi tiết về linh kiện  26.0??WXGA TFT LCD
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Trang chủ  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC260W01 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC260W01 Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC260W01 Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 27 page
background image
Product Specification
1/ 27
LC260W01
Liquid Crystal Display
Ver. 0.0
Dec. 10, 2003
SPECIFICATION
FOR
APPROVAL
26.0” WXGA TFT LCD
Title
MODEL
Sanyo
BUYER
*When you obtain standard approval,
please use the above model name without suffix
LC260W01
*MODEL
A5K1
SUFFIX
LG.Philips LCD Co., Ltd.
SUPPLIER
)
)
(
(
Final Specification
Preliminary Specification
Please return 1 copy for your confirmation with
your signature and comments.
/
/
/
SIGNATURE
DATE
APPROVED BY
TV Products Engineering Dept.
LG. Philips LCD Co., Ltd
J.H.Yoon / Engineer
J.T Kim / S. Manager
M.H Park / G. Manager
SIGNATURE
DATE
REVIEWED BY
PREPARED BY
APPROVED BY


Số phần tương tự - LC260W01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC260WX2 LG-LC260WX2 Datasheet
1Mb / 28P
   26?쓂XGA TFT LCD
More results

Mô tả tương tự - LC260W01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LP154W01 LG-LP154W01 Datasheet
4Mb / 27P
   15.4 WXGA TFT LCD
logo
NXP Semiconductors
LC370W01 PHILIPS-LC370W01 Datasheet
714Kb / 28P
   37.0 WXGA TFT LCD
May.25, 2004
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC420W02 LG-LC420W02 Datasheet
1,012Kb / 28P
   42.0 WXGA TFT LCD
LP141WX3 LG-LP141WX3 Datasheet
1Mb / 32P
   14.1??WXGA TFT LCD
logo
AU Optronics Corp.,
B141EW04V4 AUO-B141EW04V4 Datasheet
481Kb / 35P
   14.1 WXGA Color TFT-LCD
M190PW01-V0 AUO-M190PW01-V0 Datasheet
787Kb / 28P
   19 WXGA Color TFT-LCD
logo
List of Unclassifed Man...
T315XW01 ETC-T315XW01 Datasheet
519Kb / 22P
   WXGA Color TFT-LCD Module
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC230WX3 LG-LC230WX3 Datasheet
462Kb / 28P
   Liquid Crystal Display (23.0Inch WXGA TFT LCD)
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6157W AXIOMTEK-P6157W_17 Datasheet
284Kb / 2P
   15.6 WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor
P6187W-V2 AXIOMTEK-P6187W-V2_17 Datasheet
350Kb / 2P
   18.5 WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com