công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71108ATP-8I bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện GS71108ATP-8I
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GS71108ATP-8I bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GS71108ATP-8I Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108ATP-8I Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Supply Voltage
VDD
–0.5 to +4.6
V
Input Voltage
VIN
–0.5 to VDD +0.5
(
≤ 4.6 V max.)
V
Output Voltage
VOUT
–0.5 to VDD +0.5
(
≤ 4.6 V max.)
V
Allowable power dissipation
PD
0.7
W
Storage temperature
TSTG
–55 to 150
oC
GS71108ATP/J/SJ/U
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.08 6/2006
3/16
© 2001, GSI Technology
Note:
Permanent device damage may occur if Absolute Maximum Ratings are exceeded. Functional operation shall be restricted to Recommended
Operating Conditions. Exposure to higher than recommended voltages for extended periods of time could affect device reliability.
Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage for -7/-8/-10/-12
VDD
3.0
3.3
3.6
V
Input High Voltage
VIH
2.0
VDD +0.3
V
Input Low Voltage
VIL
–0.3
0.8
V
Ambient Temperature,
Commercial Range
TAc
0
70
oC
Ambient Temperature,
Industrial Range
TAI
–40
85
oC
Notes:
1. Input overshoot voltage should be less than VDD +2 V and not exceed 20 ns.
2. Input undershoot voltage should be greater than –2 V and not exceed 20 ns.


Số phần tương tự - GS71108ATP-8I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP-8I ETC-GS71108ATP-8I Datasheet
410Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS71108ATP-8I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC-GS71108ATP Datasheet
410Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116TP ETC1-GS71116TP Datasheet
220Kb / 15P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116ATP ETC1-GS71116ATP Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71116AU-10I GSI-GS71116AU-10I Datasheet
122Kb / 14P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS73024B-10 ETC-GS73024B-10 Datasheet
218Kb / 11P
   128K X 24 3MB ASYNCHRONOUS SRAM
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com