công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM-16 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STM-16
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 fold Spectroscopy Amplifier with Discriminators and Multiplicity Trigger
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

STM-16 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STM-16 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-16 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-16 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-16 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-16 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-16 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
mesytec
STM-16+
16 fold shaper with timing
mesytec GmbH & Co. KG
wernher-von-braun- str. 1, 85640 putzbrunn, germany
fon: +49 - 89 / 456007-30, fax : +49 - 89 / 456007-50
info@mesytec.com - www.mesytec.com
6/6
Command Summary:
data formats:
bus
= bus number [0...1]
dev
= device number [0…15]
adr
= parameter number [0…31]
gain = [0…15];
gain from 1 to 20 in steps of factor 1.22;
thr
= [0…255];
0..255 corresponds to threshold 0..40% maxrange
Mnemonic
Description
SC
bus
STM 16 allows scan bus, returns id code: IDC=19
ON bus dev
activate RC
OFF bus dev
deactivate RC
SE
bus dev adr gain/thr
set gain(even address) or threshold (odd address)
RE
bus dev adr
read gain or threshold value
RST
bus dev
reset gain and threshold to default values
SM
bus dev adr gain/thr
set mirror parameter (even address = gain, odd address
= threshold)
RM
bus dev adr
read mirror cell
CP
copy mirror to active memory


Số phần tương tự - STM-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STM-1116 ETC-STM-1116 Datasheet
180Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STM-1116 SIRENZA-STM-1116 Datasheet
182Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
More results

Mô tả tương tự - STM-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
CDBKB455KCLX36-R0 MURATA1-CDBKB455KCLX36-R0_V01 Datasheet
265Kb / 3P
   Ceramic Discriminators
10/18/2022
logo
Infineon Technologies A...
TLE6240GP INFINEON-TLE6240GP Datasheet
814Kb / 23P
   Smart 16-fold Low-Side Switch
V3.1 26.Aug 2002
logo
Token Electronics Indus...
JTM455C24P TOKEN-JTM455C24P Datasheet
275Kb / 2P
   JTM Ceramic Discriminators
logo
IC-Haus GmbH
IC-JX ICHAUS-IC-JX_16 Datasheet
1Mb / 48P
   16-FOLD 24 V HIGH-SIDE DRIVER
logo
TOKO, Inc
CDA455C7 TOKO-CDA455C7 Datasheet
160Kb / 1P
   AM Ceramic Discriminators
logo
Texas Instruments
THCT2000 TI-THCT2000 Datasheet
147Kb / 3P
[Old version datasheet]   DIRECTION DISCRIMINATORS
logo
Anaren Microwave
20756 ANAREN-20756 Datasheet
503Kb / 1P
   Phase Discriminators
logo
IC-Haus GmbH
IC-JX ICHAUS-IC-JX Datasheet
611Kb / 36P
   16-FOLD 24 V HIGH-SIDE DRIVER WITH 關C INTERFACE
logo
NXP Semiconductors
UZZ7000T PHILIPS-UZZ7000T Datasheet
57Kb / 8P
   Trigger amplifier with two wire current interface
2000 Sep 05
logo
Token Electronics Indus...
JTCV10.7MG3TR TOKEN-JTCV10.7MG3TR Datasheet
324Kb / 4P
   JTCV10.7M Chip Ceramic Discriminators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com