công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD6NM60N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD6NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 0.85廓 - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD6NM60N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STD6NM60N Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD6NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
June 2007
Rev 2
1/17
17
STD6NM60N - STD6NM60N-1
STF6NM60N - STP6NM60N
N-channel 600V - 0.85
Ω - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK
Second generation MDmesh™ Power MOSFET
Features
100% avalanche tested
Low input capacitance and gate charge
Low gate input resistance
Description
This device is realized with the second generation
of MDmesh™ technology. This revolutionary
Power MOSFET associates a new vertical
structure to the company’s strip layout to yield one
of the world’s lowest on-resistance and gate
charge. It is therefore suitable for the most
demanding high efficiency converters
Application
Switching applications
Internal schematic diagram
Type
VDSS
(@Tjmax)
RDS(on)
ID
STD6NM60N
650V
<0.92
4.6A
STD6NM60N-1
650V
<0.92
4.6A
STF6NM60N
650V
<0.92
4.6A (1)
1.
Limited only by maximum temperature allowed
STP6NM60N
650V
<0.92
4.6A
1
2
3
TO-220
DPAK
IPAK
1
3
3
2
1
1
2
3
TO-220FP
www.st.com
Order codes
Part number
Marking
Package
Packaging
STD6NM60N-1
D6NM60N
IPAK
Tube
STD6NM60N
D6NM60N
DPAK
Tape & reel
STF6NM60N
F6NM60N
TO-220FP
Tube
STP6NM60N
P6NM60N
TO-220
Tube


Số phần tương tự - STD6NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD6NM60N STMICROELECTRONICS-STD6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD6NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD6NM60N-1 Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STD6NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM60N STMICROELECTRONICS-STD11NM60N Datasheet
470Kb / 17P
   N-channel 600V-0.37ohm-10A-TO-220-TO-220FP- IPAK-DPAK Second generation MDmesh Power MOSFET
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STD8NM60N STMICROELECTRONICS-STD8NM60N Datasheet
492Kb / 17P
   N-channel 600 V - 0.56 廓 - 7 A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STP8NM60 STMICROELECTRONICS-STP8NM60 Datasheet
603Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.9ohm - 8A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1_08 Datasheet
623Kb / 21P
   N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF7NM60N STMICROELECTRONICS-STF7NM60N Datasheet
885Kb / 17P
   N-channel 600 V, 5 A, 0.84 ohm, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK second generation MDmesh Power MOSFET
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
489Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.37廓 - 10A - TO-220/FP- I/I2PAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com