công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS944 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
TS944 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 19 page Electrical characteristics TS941 TS942 TS944 4/19 2 Electrical characteristics Table 3. VCC = +2.5V, VDD = 0V, RL connected to VCC/2, Tamb = 25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input offset voltage TS941/2/4 TS941/2/4A TS941/2/4B 10 5 2 mV ΔVio Input offset voltage drift 7 µV/°C Iio Input offset current (1) 1. Maximum values include unavoidable inaccuracies of the industrial tests. 1 100 pA Iib Input bias current (1) 1 150 pA CMR Common mode rejection ratio 60 85 dB SVR Supply voltage rejection ratio 50 78 dB Avd Large signal voltage gain VO = 2Vpp, RL = 1MΩ 100 dB VOH High level output voltage VID = 100mV, RL = 1MΩ RL = 10kΩ 2.45 2.3 2.49 2.4 V VOL Low level output voltage VID = -100mV, RL = 1MΩ RL = 10kΩ 1 100 5 200 mV Io Output source current VID = 100mV, VO = VDD Output sink current VID = -100mV, VO = VCC 350 280 650 500 µA ICC Supply current (per amplifier), AVCL = 1, no load 1.2 1.8 µA GBP Gain bandwidth product, RL = 1MΩ, CL = 50pF 10 kHz SR Slew rate, RL = 1MΩ, CL = 50pF 3 4.5 V/ms φm Phase margin, CL = 50pF 65 Degrees |
Số phần tương tự - TS944 |
|
Mô tả tương tự - TS944 |