công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3940 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM3940
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM3940 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM3940_03 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM3940_03 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)
3-Lead TO-263 Package
Order Part Number LM3940IS-3.3
NSC Package Number TS3B
16-Lead Ceramic Dual-in-Line Package
Order Part Number LM3940J-3.3-QML
5962-9688401QEA
NSC Drawing Number J16A
www.national.com
9


Số phần tương tự - LM3940_03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LM3940D ETC-LM3940D Datasheet
145Kb / 3P
   1.25A High Current Low Dropout
logo
National Semiconductor ...
LM3940IMP-3.3 NSC-LM3940IMP-3.3 Datasheet
291Kb / 11P
   1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
logo
Texas Instruments
LM3940IMP-3.3 TI1-LM3940IMP-3.3 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
LM3940IMP-3.3/NOPB TI1-LM3940IMP-3.3/NOPB Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
LM3940IMPX-3.3 TI1-LM3940IMPX-3.3 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
More results

Mô tả tương tự - LM3940_03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM3940 NSC-LM3940 Datasheet
291Kb / 11P
   1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
logo
Texas Instruments
LM3940IT-33 TI1-LM3940IT-33 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
LM3940 TI1-LM3940 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
logo
Global Mixed-mode Techn...
G960 GMT-G960 Datasheet
56Kb / 1P
   3.3V 1A Low Dropout Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
G960 ETC-G960 Datasheet
100Kb / 7P
   3.3V 1A Low Dropout Regulator
logo
Silicon Standard Corp.
SS8027G SSC-SS8027G Datasheet
299Kb / 10P
   3.3V 1A Low Dropout Regulator
logo
Global Mixed-mode Techn...
G98MXX GMT-G98MXX Datasheet
77Kb / 1P
   5V~12V 1A Low Dropout Regulator
G9105 GMT-G9105 Datasheet
404Kb / 9P
   5V 1A Low Dropout Regulator with Enable
logo
First Components Intern...
FGM78R05 FCI-FGM78R05 Datasheet
206Kb / 7P
   1A / 5V Output low dropout voltage regulator;
logo
Global Mixed-mode Techn...
G9133 GMT-G9133 Datasheet
232Kb / 8P
   3.3V 1A Low Dropout Regulator with Disable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com