công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1580XX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD1580XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  7 A very low drop positive voltage regulator adjustable
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD1580XX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button LD1580XX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LD1580XX Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
LD1580XX
Typical characteristics
9/15
Figure 10.
VCONTROL pin current vs output
current
Figure 11.
Output current limit vs temperature
Figure 12.
Quiescent current vs temperature
Figure 13.
Supply voltage rejection vs output
current
Figure 14.
Line transient response
Figure 15.
Line transient response
VPOWER=3.3V, VCONTROL=5 to 7V, IOUT=1A
VPOWER=VCONTROL=5 to 7V, IOUT=1A


Số phần tương tự - LD1580XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1580 STMICROELECTRONICS-LD1580 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
LD1580K5 STMICROELECTRONICS-LD1580K5 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
LD1580K7-15 STMICROELECTRONICS-LD1580K7-15 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
LD1580K7-18 STMICROELECTRONICS-LD1580K7-18 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
LD1580K7-25 STMICROELECTRONICS-LD1580K7-25 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
More results

Mô tả tương tự - LD1580XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1580 STMICROELECTRONICS-LD1580 Datasheet
473Kb / 18P
   7 A VERY LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
LD1085CXX STMICROELECTRONICS-LD1085CXX Datasheet
371Kb / 16P
   3 A low-drop, adjustable positive voltage regulator
logo
Sensitron
SHD501355 SENSITRON-SHD501355 Datasheet
89Kb / 3P
   LOW DROP OUT POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
STMicroelectronics
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX_07 Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
LD1085XX STMICROELECTRONICS-LD1085XX Datasheet
941Kb / 27P
   3 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX Datasheet
768Kb / 22P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX_08 Datasheet
356Kb / 20P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084AXX STMICROELECTRONICS-KD1084AXX_09 Datasheet
346Kb / 17P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1085XX STMICROELECTRONICS-LD1085XX_08 Datasheet
946Kb / 28P
   3 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX_08 Datasheet
1Mb / 39P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com