công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74AHCT245D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
74AHCT245D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
10 / 16 page 74AHC_AHCT245_3 © NXP B.V. 2007. All rights reserved. Product data sheet Rev. 03 — 25 September 2007 10 of 16 NXP Semiconductors 74AHC245; 74AHCT245 Octal bus transceiver; 3-state Test data is given in Table 9. Definitions test circuit: RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator CL = Load capacitance including jig and probe capacitance RL = Load resistor S1 = Test selection switch Fig 7. Load circuitry for switching times VM VM tW tW 10 % 90 % 0 V VI VI negative pulse positive pulse 0 V VM VM 90 % 10 % tf tr tr tf 001aad983 DUT VCC VCC VI VO RT RL S1 CL open PULSE GENERATOR Table 9: Test data Type Input Load S1 position VI tr, tf CL RL tPHL, tPLH tPZH, tPHZ tPZL, tPLZ 74AHC245 VCC 3.0 ns 15 pF, 50 pF 1 k Ω open GND VCC 74AHCT245 3.0 V 3.0 ns 15 pF, 50 pF 1 k Ω open GND VCC |
Số phần tương tự - 74AHCT245D |
|
Mô tả tương tự - 74AHCT245D |