công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1431CPWR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL1431CPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL1431CPWR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TL1431CPWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL1431CPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
www.ti.com
0.15
0.1
0.05
0
− 25
0
25
50
75
0.2
0.25
OFF-STATE CATHODE CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
0.3
100
125
0.35
0.4
TA − Free-Air Temperature − °C
VKA = 36 V
VI(ref) = 0
−50
−1.15
−1.25
−1.35
−1.45
− 25
0
−1.05
RATIO OF DELTA REFERENCE VOLTAGE TO
DELTA CATHODE VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
25
50
75
100
125
TA − Free-Air Temperature − °C
VKA = 3 V to 36 V
−0.85
−0.95
−50
180
140
120
100
10
100
1 k
220
240
f − Frequency − Hz
EQUIVALENT INPUT-NOISE VOLTAGE
vs
FREQUENCY
260
10 k
100 k
200
160
IO = 10 mA
TA = 25°C
TL1431
PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
SLVS062L – DECEMBER 1991 – REVISED OCTOBER 2007
Figure 8.
Figure 9.
Figure 10.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1991–2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TL1431


Số phần tương tự - TL1431CPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL1431CPWR TI-TL1431CPWR Datasheet
387Kb / 24P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431CPWR TI-TL1431CPWR Datasheet
578Kb / 27P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431CPWR TI-TL1431CPWR Datasheet
645Kb / 28P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431CPWR TI1-TL1431CPWR Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431CPWR TI1-TL1431CPWR Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
More results

Mô tả tương tự - TL1431CPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
TL431L UTC-TL431L_11 Datasheet
231Kb / 6P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL431_102 TI-TL431_102 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Weitron Technology
WT431LT1 WEITRON-WT431LT1 Datasheet
591Kb / 5P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL1431 TI1-TL1431_12 Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
TL431H UTC-TL431H Datasheet
197Kb / 6P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL1431M TI-TL1431M_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431-Q1 TI-TL1431-Q1_15 Datasheet
232Kb / 19P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Hangzhou Youwang Electr...
UTC431 YOUWANG-UTC431 Datasheet
97Kb / 4P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LR431ATLT1G LEIDITECH-LR431ATLT1G Datasheet
831Kb / 5P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
TL432 PJSEMI-TL432 Datasheet
1Mb / 4P
   Programmable Precision Reference
logo
Texas Instruments
TL1431 TI-TL1431 Datasheet
268Kb / 18P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com