công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74AUC1G32 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
74AUC1G32 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
7 / 12 page 2001 Nov 30 7 Philips Semiconductors Preliminary specification Single 2-input OR gate 74AUC1G32 handbook, full pagewidth VEXT VCC VI VO MNA616 D.U.T. CL RT RL RL PULSE GENERATOR Fig.6 Load circuitry for switching times. Definitions for test circuits: RL = Load resistor. CL = Load capacitance including jig and probe capacitance (see Chapter “AC characteristics”). RT = Termination resistance should be equal to the output impedance Zo of the pulse generator. VEXT VCC VI CL RL TPLH/TPHL TPZH/TPHZ TPZL/TPLZ <1.65 V VCC 15 pF 2 k Ω open GND 2 × VCC 1.65 to 1.95 V VCC 30 pF 1 k Ω open GND 2 × VCC 2.3 to 2.7 V VCC 30 pF 0.5 k Ω open GND 2 × VCC |
Số phần tương tự - 74AUC1G32 |
|
Mô tả tương tự - 74AUC1G32 |