công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14174BDR2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14174BDR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Type D Flip-Flop
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14174BDR2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC14174BDR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14174BDR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC14174B
http://onsemi.com
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (7.) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
VDD
All Types
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
Min
Typ (8.)
Max
Unit
Output Rise and Fall Time
tTLH, tTHL = (1.35 ns/pF) CL + 32 ns
tTLH, tTHL = (0.6 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH, tTHL = (0.4 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH, tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time — Clock to Q
tPLH, tPHL = (0.9 ns/pF) CL + 165 ns
tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 64 ns
tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 52 ns
tPLH, tPHL
5.0
10
15
210
85
65
400
160
120
ns
Propagation Delay Time — Reset to Q
tPHL = (0.9 ns/pF) CL + 205 ns
tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 79 ns
tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 62 ns
tPHL
5.0
10
15
250
100
75
500
200
150
ns
Clock Pulse Width
tWH
5.0
10
15
150
90
70
75
45
35
ns
Reset Pulse Width
tWL
5.0
10
15
200
100
80
100
50
40
ns
Clock Pulse Frequency
fcl
5.0
10
15
7.0
12
15.5
2.0
5.0
6.5
mHz
Clock Pulse Rise and Fall Time
tTLH, tTHL
5.0
10
15
15
5.0
4.0
ms
Data Setup Time
tsu
5.0
10
15
40
20
15
20
10
0
ns
Data Hold Time
th
5.0
10
15
80
40
30
40
20
15
ns
Reset Removal Time
trem
5.0
10
15
250
100
80
125
50
40
ns
7. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
8. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.


Số phần tương tự - MC14174BDR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14174BDR2 ONSEMI-MC14174BDR2 Datasheet
170Kb / 8P
   Hex Type D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 3
MC14174BDR2 ONSEMI-MC14174BDR2 Datasheet
108Kb / 5P
   Hex Type D Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 6
MC14174BDR2G ONSEMI-MC14174BDR2G Datasheet
108Kb / 5P
   Hex Type D Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 6
MC14174BDR2G ONSEMI-MC14174BDR2G Datasheet
137Kb / 6P
   Hex Type D Flip-Flop
June, 2011 ??Rev. 7
MC14174BDR2G ONSEMI-MC14174BDR2G Datasheet
143Kb / 6P
   Hex Type D Flip-Flop
May, 2013 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC14174BDR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C174 FAIRCHILD-MM74C174 Datasheet
54Kb / 6P
   Hex D-Type Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC14174B ONSEMI-MC14174B_11 Datasheet
137Kb / 6P
   Hex Type D Flip-Flop
June, 2011 ??Rev. 7
MC14174B ONSEMI-MC14174B_13 Datasheet
143Kb / 6P
   Hex Type D Flip-Flop
May, 2013 ??Rev. 8
logo
Texas Instruments
CD74AC174 TI1-CD74AC174_14 Datasheet
833Kb / 14P
[Old version datasheet]   HEX D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Fairchild Semiconductor
CD40174BC FAIRCHILD-CD40174BC Datasheet
58Kb / 7P
   Hex D-Type Flip-Flop 쨌 Quad D-Type Flip-Flop
logo
Hitachi Semiconductor
HD14174B HITACHI-HD14174B Datasheet
74Kb / 7P
   Hex D-type Flip Flop
logo
ON Semiconductor
MC14174B ONSEMI-MC14174B Datasheet
170Kb / 8P
   Hex Type D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 3
logo
NXP Semiconductors
HEF40174B PHILIPS-HEF40174B Datasheet
62Kb / 5P
   Hex D-type flip-flop
January 1995
logo
Texas Instruments
CD40174B TI-CD40174B Datasheet
215Kb / 5P
[Old version datasheet]   CMOS HEX D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Renesas Technology Corp
CD40174BMS RENESAS-CD40174BMS Datasheet
332Kb / 8P
   CMOS Hex ‘D’-Type Flip-Flop
Jan 13, 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com