công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MDA200G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện MDA200G
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

MDA200G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  MDA200G Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor MDA200G Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RECTRON
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( MDA200G THRU MDA210G )
FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT
AMBIENT TEMPERATURE, (
)
DERATING CURVE
30
50
70
90
110
130
150
2.0
0
.5
1.0
1.5
FIG. 1 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDED Method)
SURGE CURRENT
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
10
20
40
60
100
FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
TJ = 25
Pulse Width = 300us
1% Duty Cycle
.7
.8
.9
1.0
1.2
1.4
20
10
1.0
.1
.01
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE
PERCENT OF RATED PEAK
REVERSE VOLTAGE, (%)
TJ = 25
0
20
40
60
80
100
120
140
10
1.0
0.1
.01
CHARACTERISTICS
60 Hz RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD


Số phần tương tự - MDA200G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
MDA200G RECTRON-MDA200G Datasheet
21Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes)
More results

Mô tả tương tự - MDA200G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DB101 RECTRON-DB101 Datasheet
36Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RS201 RECTRON-RS201_13 Datasheet
241Kb / 5P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RBU401M RECTRON-RBU401M_13 Datasheet
188Kb / 5P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBU15A GENESIC-GBU15A Datasheet
350Kb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
KBJ406G GENESIC-KBJ406G Datasheet
326Kb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
SLDB051S RECTRON-SLDB051S Datasheet
295Kb / 4P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RS101 RECTRON-RS101_05 Datasheet
30Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
DF005 SEMTECH_ELEC-DF005 Datasheet
464Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
DB101 SEMTECH_ELEC-DB101 Datasheet
309Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
DB151 SEMTECH_ELEC-DB151 Datasheet
336Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBJ6J GENESIC-GBJ6J_18 Datasheet
1Mb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com