công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1086XX33 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD1086XX33
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD1086XX33 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button LD1086XX33 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LD1086XX33 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 39 page
background image
Electrical characteristics
LD1086xx
10/39
Table 5.
Electrical characteristics of LD1086#18
(VI = 4.8 V, CI = CO =10 µF, TA = -40 to 125 °C, unless otherwise specified).
Symbol
Parameter
Test condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage (1)
IO = 0 mA, TJ = 25°C
1.782
1.8
1.818
V
IO = 0 to 1.5A, VI = 3.4 to 30V
1.764
1.8
1.836
V
ΔVO
Line regulation
IO = 0 mA, VI = 3.4 to 18V, TJ = 25°C
0.2
4
mV
IO = 0 mA, VI = 3.4 to 15V
0.4
4
mV
ΔVO
Load regulation
IO = 0 to 1.5A, TJ = 25°C
0.5
8
mV
IO = 0 to 1.5A
1
16
mV
Vd
Dropout voltage
IO = 1.5A
1.3
1.5
V
Iq
Quiescent current
VI ≤30V
5
10
mA
Isc
Short circuit current
VI - VO = 5V
1.5
2
A
VI - VO = 25V
0.05
0.02
A
Thermal regulation
TA = 25°C, 30ms pulse
0.01
0.04
%/W
SVR
Supply voltage rejection
f = 120 Hz, CO = 25 µF, IO = 1.5A
VI = 6.8 ± 3V
60
82
dB
eN
RMS Output noise voltage (% of
VO)
TA = 25°C, f =10Hz to 10kHz
0.003
%
S
Temperature stability
0.5
%
S
Long term stability
TA = 125°C, 1000Hrs
0.5
%
1.
See short-circuit current curve for available output current at fixed dropout.


Số phần tương tự - LD1086XX33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1086XX33 STMICROELECTRONICS-LD1086XX33 Datasheet
584Kb / 37P
   1.5A Low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1086XX33 STMICROELECTRONICS-LD1086XX33 Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
More results

Mô tả tương tự - LD1086XX33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX_07 Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
LD1117DT12CTR STMICROELECTRONICS-LD1117DT12CTR Datasheet
1Mb / 44P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
logo
First Silicon Co., Ltd
FR1117P FS-FR1117P Datasheet
401Kb / 6P
   LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
2012. 07. 20 Revision No : 7
logo
STMicroelectronics
LD1117V-DG STMICROELECTRONICS-LD1117V-DG Datasheet
1Mb / 44P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
LD1085XX STMICROELECTRONICS-LD1085XX Datasheet
941Kb / 27P
   3 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1117XX STMICROELECTRONICS-LD1117XX Datasheet
1Mb / 42P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX Datasheet
768Kb / 22P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX_08 Datasheet
356Kb / 20P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084AXX STMICROELECTRONICS-KD1084AXX_09 Datasheet
346Kb / 17P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1084XX STMICROELECTRONICS-LD1084XX Datasheet
781Kb / 19P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com