công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1086XX bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD1086XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD1086XX bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LD1086XX Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD1086XX Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 39 page
background image
LD1086xx
Maximum ratings
7/39
3
Maximum ratings
Note:
Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may
occur. Functional operation under these condition is not implied
Table 2.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VI
DC input voltage
30
V
IO
Output current
Internally Limited
mA
PD
Power dissipation
Internally Limited
mW
TSTG
Storage temperature range
-55 to +150
°C
TOP
Operating junction temperature range
-40 to +125
°C
Table 3.
Thermal data
Symbol
Parameter
TO-220
D2PAK
D2PAK/A
DPAK
Unit
RthJC
Thermal resistance junction-case
3
3
8
°C/W
RthJA
Thermal resistance junction-ambient
50
62.5
°C/W


Số phần tương tự - LD1086XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX Datasheet
584Kb / 37P
   1.5A Low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
LD1086XX12 STMICROELECTRONICS-LD1086XX12 Datasheet
584Kb / 37P
   1.5A Low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1086XX12 STMICROELECTRONICS-LD1086XX12 Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
LD1086XX15 STMICROELECTRONICS-LD1086XX15 Datasheet
584Kb / 37P
   1.5A Low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
More results

Mô tả tương tự - LD1086XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LD1086XX STMICROELECTRONICS-LD1086XX_07 Datasheet
1Mb / 38P
   1.5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed 
LD1117DT12CTR STMICROELECTRONICS-LD1117DT12CTR Datasheet
1Mb / 44P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
logo
First Silicon Co., Ltd
FR1117P FS-FR1117P Datasheet
401Kb / 6P
   LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
2012. 07. 20 Revision No : 7
logo
STMicroelectronics
LD1117V-DG STMICROELECTRONICS-LD1117V-DG Datasheet
1Mb / 44P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
LD1085XX STMICROELECTRONICS-LD1085XX Datasheet
941Kb / 27P
   3 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1117XX STMICROELECTRONICS-LD1117XX Datasheet
1Mb / 42P
   Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX Datasheet
768Kb / 22P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084XX STMICROELECTRONICS-KD1084XX_08 Datasheet
356Kb / 20P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
KD1084AXX STMICROELECTRONICS-KD1084AXX_09 Datasheet
346Kb / 17P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
LD1084XX STMICROELECTRONICS-LD1084XX Datasheet
781Kb / 19P
   5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com