công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDTD123ELT3G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LDTD123ELT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LDTD123ELT3G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  LDTD123ELT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LDTD123ELT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LDTD123ELT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LDTD123ELT3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LDTD123ELT3G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LDTD123ELT3G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Reel Dimensions
Metric Dimensions Govern –– English are in parentheses for reference only
EMBOSSED TAPE AND REEL DATA
FOR DISCRETES
A
T Max
Outside Dimension
Measured at Edge
G
Inside Dimension
Measured Near Hub
20.2mm Min
(.795’’)
1.5mm Min
(.06’’)
13.0mm ± 0.5mm
(.512 ±.002’’)
50mm Min
(1.969’’)
Full Radius
Size
A Max
G
T Max
8 mm
330mm
(12.992’’)
8.4mm+1.5mm, -0.0
(.33’’+.059’’, -0.00)
14.4mm
(.56’’)
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
Storage Conditions
Temperature: 5 to 40 Deg.C (20 to 30 Deg. C is preferred)
Humidity: 30 to 80 RH (40 to 60 is preferred )
Recommended Period: One year after manufacturing
(This recommended period is for the soldering condition only. The
characteristics and reliabilities of the products are not restricted to
this limitation)


Số phần tương tự - LDTD123ELT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LDTD123ELT1 LRC-LDTD123ELT1 Datasheet
124Kb / 4P
   Digital transistors
LDTD123ELT1G LRC-LDTD123ELT1G_15 Datasheet
501Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
More results

Mô tả tương tự - LDTD123ELT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zhaoxingwei Electronics...
LTA014EMT2L ZHAOXINGWEI-LTA014EMT2L Datasheet
230Kb / 3P
   Digital Transistors
logo
Unisonic Technologies
DTA114T UTC-DTA114T_15 Datasheet
175Kb / 3P
   DIGITAL TRANSISTORS
DTA115T UTC-DTA115T_15 Datasheet
167Kb / 3P
   DIGITAL TRANSISTORS
DTB123Y UTC-DTB123Y_15 Datasheet
211Kb / 3P
   DIGITAL TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
DTA114EE KEXIN-DTA114EE Datasheet
178Kb / 3P
   Digital Transistors
DTA114TCA KEXIN-DTA114TCA Datasheet
126Kb / 2P
   Digital Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
DTC123ECA MCC-DTC123ECA Datasheet
245Kb / 2P
   Digital Transistors
DTC123JUA MCC-DTC123JUA_13 Datasheet
251Kb / 3P
   Digital Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
DTA124EUA KEXIN-DTA124EUA Datasheet
97Kb / 2P
   Digital Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
DTA123JCA MCC-DTA123JCA_13 Datasheet
238Kb / 3P
   Digital Transistors
DTA123JCA MCC-DTA123JCA_09 Datasheet
132Kb / 3P
   Digital Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com