công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN1NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện STN1NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

STN1NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  STN1NK60Z Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 8Page - Microsemi Corporation STN1NK60Z Datasheet HTML 9Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
February 2006
Rev 7
1/14
14
STD1LNK60Z-1
STQ1NK60ZR - STN1NK60Z
N-CHANNEL 600V - 13
Ω - 0.8A - TO-92 - IPAK - SOT-223
Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
General features
100% avalanche tested
Extremely high dv/dt capability
Gate charge minimized
ESD improved capability
New high voltage benchmark
Description
The SuperMESH™ series is obtained through an
extreme optimization of ST’s well established
strip-based PowerMESH™ layout. In addition to
pushing on-resistance significantly down, special
care is taken to ensure a very good dv/dt
capability for the most demanding applications.
Such series complements ST full range of high
voltage MOSFETs including revolutionary
MDmesh™ products.
Applications
Switching application
Internal schematic diagram
Type
VDSS
RDS(on)
ID
Pw
STD1LNK60Z-1
600V
<15
0.8A
25W
STQ1NK60ZR
600V
<15
0.3A
3W
STN1NK60Z
600V
<15
0.3A
3.3W
3
2
1
1
2
2
3
TO-92 (Ammopak)
TO-92
SOT-223
IPAK
www.st.com
Order codes
Sales Type
Marking
Package
Packaging
STD1LNK60Z-1
D1LNK60Z
IPAK
TUBE
STQ1NK60ZR
Q1NK60ZR
TO-92
BULK
STQ1NK60ZR-AP
Q1NK60ZR
TO-92
AMMOPAK
STN1NK60Z
1NK60Z
SOT-223
TAPE & REEL


Số phần tương tự - STN1NK60Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN1NK60Z STMICROELECTRONICS-STN1NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STN1NK60Z STMICROELECTRONICS-STN1NK60Z Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STN1NK60ZL STMICROELECTRONICS-STN1NK60ZL Datasheet
707Kb / 12P
   N-channel 600 V, 10.4 typ., 0.44 A SuperMESHTM Power MOSFET in a SOT-223 package
December 2016 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STN1NK60Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD1LNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD1LNK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP_07 Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STQ1NK80ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK80ZR-AP Datasheet
630Kb / 15P
   N-CHANNEL 800V - 13 廓 - 1 A TO-92 /SOT-223/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STN1HNK60 STMICROELECTRONICS-STN1HNK60 Datasheet
485Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8-ohm - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH-TM MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60_08 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z-1 Datasheet
405Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 4.4廓 - 2.0A TO-92/TO-220FP/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD3NK50Z STMICROELECTRONICS-STD3NK50Z Datasheet
481Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 2.8ohm - 2.3A TO-92/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z Datasheet
497Kb / 16P
   N-channel 600V - 4.4廓 - 2A - TO-92/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STP3NK60Z STMICROELECTRONICS-STP3NK60Z Datasheet
755Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 3.3ohm - 2.4A TO-220/FP/D2PAK/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com